Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

036006 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 036006
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

036006 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  036006 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 036006 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 036006 Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68
Empty socket housing according to IEC 60130-9 and AISG
specification, IP 68, with threaded joint, for reception of
crimp contacts, shielded at 360°
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF, V0 according to UL 94
Housing
CuZn, nickeled
Knurled screw
CuZn, nickeled
Gasket
NBR
3. Mechanical data1
Suitable contact
0364, 0364 V109
Mating cycles 0360/03644
≥ 500
Mating cycles 0360/0364 V1094
≥ 1000
Mating with
plugs 031..., 033..., 0365
Protection2
IP 68
Cable diameter
4–8 mm
For further information see table and 0364
4. Electrical data1
Pollution degree3
2
Material group3
II (CTI 550)
Overvoltage category3
I
Attenuation
see graph on page 3.64
For further information see table
1
further data see 0364
2
according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter
part, IP X8 requirements under agreement between user and manufac-
turer
3
according to VDE 0110/IEC 60664
4
measured with a proper counterpart
0360
0360
Boîtier de connecteur femelle vide suivant CEI 60130-9 et
spécification AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour
reception de contacts à sertir, blindé à 360°
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier
CuZn, nickelé
Vis moletée
CuZn, nickelé
Joint d’étanchéité
NBR
3. Caractéristiques mécaniques1
Contact assorti
0364, 0364 V109
Nombre de manœuvres 0360/03644
≥ 500
Nombre de manœuvres 0360/0364 V1094
≥ 1000
Raccordement avec
connecteurs mâles 031..., 033..., 0365
Protection2
IP 68
Diamètre de câble
4–8 mm
Pour plus de détails, voir tableau et 0364
4. Caractéristiques électriques1
Degré de pollution3
2
Groupe de matériau3
II (CTI 550)
Catégorie de surtension3
I
Atténuation
voir graphique à la page 3.64
Pour plus de détails, voir tableau
1
autres caractéristiques voir 0364
2
suivant DIN EN 60529, uniquement à l’état verrouillé avec un propre
pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant
3
suivant VDE 0110/CEI 60664
4
mesuré avec un propre pendant
Verpackung: Einzelteile lose, sortiert in Kunststoffbeuteln, im Karton
Packaging: individual parts in bulk, sorted in plastic bags, in a cardboard box
Emballage: pièces détachées en vrac, assorties dans sachets en plastique, dans un carton
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
0360 03
3
5
320
1,5
2,5
2,5
³ 1012
0360 04
4
5
320
1,5
2,5
2,5
³ 1012
0360 05
5
5
250
0,5
2,0
2,0
³ 1012
0360 05-1
5
5
320
1,2
2,5
2,5
³ 1012
0360 06
6
5
320
1,2
2,5
2,5
³ 1012
0360 06-1
6
50
5
250
0,5
2,0
2,0
≥ 1012
0360 07
7
5
320
1,2
2,5
2,5
≥ 1012
0360 07-1
7
5
250
0,5
2,0
2,0
≥ 1012
0360 08
8
5
250
0,5
2,0
2,0
≥ 1012
0360 08-1
8
50
≤ 50
≥ 35
5
250
0,5
2,0
2,0
≥ 1012
N
N
A
V AC
kV
mm
mm
Ω
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 036006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
036006-1 LUMBERG-036006-1 Datasheet
718Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 036006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com