Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0385 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 0385
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 40/IP 68
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

0385 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  0385 Datasheet HTML 1Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
0382
Schirmring für Einbaustecker und -kupplungen bei Front-
montage
1. Werkstoff
CuZn, unternickelt und verzinnt
Shielding ring for chassis plugs and sockets with front
mounting
1. Material
CuZn, pre-nickeled and tinned
Bague de blindage pour embases montées de front
1. Matériau
CuZn, sous-nickelé et étamé
0384
0385
Muttern für Einbaustecker und -kupplungen
0384: Sechskantmutter
0385: Schlitzmutter
1. Werkstoff
CuZn, vernickelt
Nuts for chassis plugs and sockets
0384: hexagonal nut
0385: slit nut
1. Material
CuZn, nickeled
Écrous pour embases
0384: écrou hexagonal
0385: écrou à fentes
1. Matériau
CuZn, nickelé
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 40/IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 40/IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 40/IP 68
0382
50
Bestellbezeichung
Verpackungseinheit (VE)
Designation
Package unit (PU)
Désignation
Unité d’emballage (UE)
0384
0385
0384
100
0385
100
Bestellbezeichung
Verpackungseinheit (VE)
Designation
Package unit (PU)
Désignation
Unité d’emballage (UE)
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 0385

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0385 LUMBERG-0385 Datasheet
641Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0385 LUMBERG-0385 Datasheet
167Kb / 3P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0385 LUMBERG-0385 Datasheet
352Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0385 LUMBERG-0385 Datasheet
358Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0385 LUMBERG-0385 Datasheet
341Kb / 5P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 0385

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com