Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

036206-1 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 036206-1
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

036206-1 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  036206-1 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 036206-1 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
0362
Einbaukupplung-Leergehäuse nach IEC 60130-9 und AISG-
Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnah-
me von Crimpkontakten
0362: für Frontmontage
0363: für Rückseitenmontage
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse
Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten1
Passender Kontakt
0364, 0364 V109
Steckzyklen 0362/03642
≥ 500
Steckzyklen 0363/03642
≥ 500
Steckzyklen 0362/0364 V1092
≥ 1000
Steckzyklen 0363/0364 V1092
≥ 1000
Kontaktierung mit
Steckern 033..., 0365
Schutzart3
IP 68
4. Elektrische Daten1
1
weitere Angaben siehe 0364
2
gemessen mit einem passenden Gegenstück
3
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
0363
0362
0363
Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung
Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation
Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation
0362 03
0363 03
0362 04
0363 04
0362 05
0363 05
0362 05-1
0363 05-1
0362 06
0363 06
0362 06-1
0363 06-1
0362 07
0363 07
0362 07-1
0363 07-1
0362 08
0363 08
0362 08-1
0363 08-1
*a Mutter lose beigestellt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément
*b für die Aufnahme von Crimpkontakten
for reception of crimp contacts
pour reception de contacts à sertir
*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage
*d Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*e Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
*f Verdrehschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitorsion, exécution
alternative
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 036206-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
036206-1 LUMBERG-036206-1 Datasheet
358Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 036206-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com