Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

036208-1 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 036208-1
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

036208-1 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  036208-1 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 036208-1 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
03
03
0362
0362
Empty chassis socket housing acc. to IEC 60130-9 and AISG
specification, IP 68, with threaded joint, for reception of
crimp contacts
0362: for front mounting
0363: for rear mounting
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF, V0 according to UL 94
Housing
Zn diecast, nickeled
Ring nut
CuZn, nickeled
Gasket
NBR
3. Mechanical data1
Suitable contact
0364, 0364 V109
Mating cycles 0362/03642
≥ 500
Mating cycles 0363/03642
≥ 500
Mating cycles 0362/0364 V1092
≥ 1000
Mating cycles 0363/0364 V1092
≥ 1000
Mating with
plugs 033..., 0365
Protection3
IP 68
4. Electrical data1
1
further data see 0364
2
measured with a proper counterpart
3
according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter
part, IP X8 requirements under agreement between user and manufac-
turer
Boîtier d’embase femelle vide suivant CEI 60130-9 et spéci-
fication AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour reception
de contacts à sertir
0362: pour montage de front
0363: pour montage par derrière
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier
Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau
CuZn, nickelé
Joint d’étanchéité
NBR
3. Caractéristiques mécaniques1
Contact assorti
0634, 0364 V109
Nombre de manœuvres 0362/03642
≥ 500
Nombre de manœuvres 0363/03642
≥ 500
Nombre de manœuvres 0362/0364 V1092
≥ 1000
Nombre de manœuvres 0363/0364 V1092
≥ 1000
Raccordement avec
connecteurs mâles 033..., 0365
Protection3
IP 68
4. Caractéristiques électriques1
1
autres caractéristiques voir 0364
2
mesuré avec un propre pendant
3
suivant DIN EN 60529, uniquement à l’état verrouillé avec un propre
pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant
0363
0363
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
0362 03
0363 03
3
50
0362 04
0363 04
4
50
0362 05
0363 05
5
50
0362 05-1
0363 05-1
5
50
0362 06
0363 06
6
50
0362 06-1
0363 06-1
6
50
0362 07
0363 07
7
50
0362 07-1
0363 07-1
7
50
0362 08
0363 08
8
50
0362 08-1
0363 08-1
8
50
A
V AC
kV AC eff.
Ω
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 036208-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
036208-1 LUMBERG-036208-1 Datasheet
358Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 036208-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com