Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

036508 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 036508
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

036508 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  036508 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 036508 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 036508 Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Stecker-Leergehäuse nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifika-
tion, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnahme von
Crimpkontakten, 360° geschirmt
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse
CuZn, vernickelt
Rändelschraube
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten1
Passender Kontakt
0369, 0369 V109
Steckzyklen 0365/03694
≥ 500
Steckzyklen 0365/0369 V1094
≥ 1000
Kontaktierung mit
Kupplungen 030..., 031..., 032..., 036...
Schutzart2
IP 68
Kabeldurchmesser
4–8 mm
Weiteres siehe Tabelle und 0369
4. Elektrische Daten1
Verschmutzungsgrad3
2
Isolierstoffgruppe3
II (CTI 550)
Überspannungskategorie3
I
Schirmdämpfung
siehe Diagramm auf Seite 3.64
Weiteres siehe Tabelle
1
weitere Angaben siehe 0369
2
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
3
nach VDE 0110/IEC 60664
4
gemessen mit einem passenden Gegenstück
0365
Montageschlüssel
wrench
clé de montage
0380
Kupplung
socket
connecteur femelle
0360
Stecker
plug
connecteur mâle
0365
*a Schirmung
shielding
blindage
O-Ring
O Ring
anneau torique
Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung
Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation
Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation
0365 03
0365 04
0365 05
0365 05-1
0365 06
0365 06-1
0365 07
0365 07-1
0365 08
0365 08-1
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 036508

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
036508-1 LUMBERG-036508-1 Datasheet
774Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 036508

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com