Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

311415 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 311415
Description  Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

311415 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  311415 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 311415 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Empty Minimodul™ housing for reception of crimp contacts,
for indirect mating
1. Temperature range
-25 °C/+100 °C
2. Materials
Insulating body
PBT, V0 according to UL 94
3. Mechanical data1
Suitable contact
crimp contact 3111
Mating with
pin headers 2,5 MS...
4. Electrical data1
Rated voltage2
125 V AC 3
250 V AC 4
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.5 mm 3
≥ 4.0 mm 4
Clearance
≥ 1.5 mm 3
≥ 4.0 mm 4
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
further data see 3111
2
according to DIN VDE 0110/IEC 60664
3
every chamber equipped
4
every second chamber equipped
Boîtier vide Minimodul™ pour reception de contacts à sertir,
pour enfichage indirect
1. Température d’utilisation
-25 °C/+100 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PBT, V0 suivant UL 94
3. Caractéristiques mécaniques1
Contact assorti
contact à sertir 3111
Raccordement avec
réglettes à broches 2,5 MS...
4. Caractéristiques électriques1
Tension assignée2
125 V AC 3
250 V AC 4
Groupe de matérau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,5 mm 3
≥ 4,0 mm 4
Ligne de fuite
≥ 1,5 mm 3
≥ 4,0 mm 4
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
autres caractéristiques voir 3111
2
suivant DIN VDE 0110/CEI 60664
3
chaque cage équipée
4
tout les deux cages équipées
3114
3114
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3114 02
2
250
2,5
5,7
3114 03
3
250
5,0
2,5
10,0
3114 04
4
250
7,5
5,0
12,5
3114 05
5
250
10,0
7,5
15,0
3114 06
6
250
12,5
10,0
17,5
3114 07
7
250
15,0
12,5
20,0
3114 08
8
250
17,5
15,0
22,5
3114 09
9
250
20,0
17,5
25,0
3114 10
10
250
22,5
20,0
27,5
3114 11
11
250
25,0
22,5
30,0
3114 12
12
250
27,5
25,0
32,5
3114 13
13
250
30,0
27,5
35,0
3114 14
14
250
32,5
30,0
37,5
3114 15
15
250
35,0
32,5
40,0
3114 16
16
250
37,5
35,0
42,5
3114 17
17
250
40,0
37,5
45,0
3114 18
18
250
42,5
40,0
47,5
3114 19
19
250
45,0
42,5
50,0
3114 20
20
250
47,5
45,0
52,5
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm


Similar Part No. - 311415

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
311415 LUMBERG-311415 Datasheet
165Kb / 2P
   Mini modul-Leergehause zur Aufnahme von Crimp - kontakten, fur indirektes Stecken
311415 LUMBERG-311415 Datasheet
437Kb / 3P
   Minimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 311415

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFD LUMBERG-2.5MSFD Datasheet
99Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF-O LUMBERG-2.5MSF-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3111L LUMBERG-3111L Datasheet
127Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
MBSP LUMBERG-MBSP Datasheet
60Kb / 1P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB LUMBERG-2.5MB Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MS LUMBERG-2.5MS Datasheet
71Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF LUMBERG-2.5MSF Datasheet
108Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW-O LUMBERG-2.5MSFW-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com