Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3517-109 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 3517-109
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3517-109 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  3517-109 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3517-109 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 3517-109 Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder für direktes Stecken, in Schneid-
klemmtechnik (SKT), mit Verrastung auf der Leiterplatte
durch Rastnocken, wahlweise mit oder ohne Kodiersteg
und geschlossenen Seitenwänden
Kontaktraster 2,5 mm
3517: für Einzelleiter
3517-1: für Rasterstegleitung, busfähig
3517-2: für Rasterstegleitung
1. Temperaturbereich
-40 °C/+130 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3517(-...) (S0...)
PBT, V0 nach UL 94
Kontaktträger 3517(-...) M12(S0...)1 PA, V2 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt2
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt2
≥ 0,5 N
Haltekraft/Verrastung3
≥ 6,0 N
Kontaktierung mit
Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt 3517(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Querschnitt 3517(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7-drähtig)
Querschnitt 3517(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Querschnitt 3517(-...) (M12)S03
Spezialanwendungen, z.B. Lackdraht
Isolationsdurchmesser
≤ 1,6 mm
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei TU 20 °C)
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom
4 A bei TU 60 °C
2 A bei TU 100 °C
Bemessungsspannung4
32 V AC
Isolierstoffgruppe4
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 0,53 mm
Luftstrecke
≥ 0,53 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
3
gemessen mit einer polierten Stahllehre, Nennmaß 1,5 mm
4
nach DIN EN 60664/IEC 60664
www.lumberg.com
3517
3517-1
3517-2
X
XX
3517
3517-1
3517-2
*f
11/2009
*a konfektionierter Zustand
terminated connector
connecteur après montage
*b Farbkennzeichnung:
3517(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu
color marking:
3517(-...) (M12)S02 grün/green/vert
marque en couleur:
3517(-...) (M12)S03 braun/brown/marron
*c K = Kodierung (wahlweise)
K = keying (alternatively)
K = codage (au choix)
V = Verrastung
V = lock
V = verrouillage
*d Leiterplattenbeispiel, mehr dazu im Internet unter www.lumberg.com
expamle of printed circuit board, more on the internet at www.lumberg.com
exemple de carte imprimée, voir en plus sur Internet à www.lumberg.com
*e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)
chaining of the component parts (state of delivery)
composants en bande (état de livraison)
*f Kodierbeispiel mit geschlossenen Seitenwänden
keying example with closed sides
exemple d’un codage aux parois latérales fermées
*e
Reg.-Nr. 6937
®
3517
3517-2
®
Reg.-Nr. 6937
®


Similar Part No. - 3517-109

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3517-109 LUMBERG-3517-109 Datasheet
447Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 3517-109

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com