Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

361505 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 361505
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

361505 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  361505 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 361505 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
3615
3615-2
3615-1
3615-3
Reg.-Nr. 116633
RAST-5-Steckverbinder für indirektes Stecken, mit Schraub-
anschluss, mit Fahrstuhlklemmkörper mit Untersteckschutz,
mit Prüfabgriff und Innenverrastung, ohne Teilungsverlust
anreihbar
3615: Kabelabgang gegenüber der Verrastung
3615-1: Kabelabgang gegenüber der Verrastung, mit Grifflasche
3615-2: Kabelabgang auf Seite der Verrastung
3615-3: Kabelabgang auf Seite der Verrastung, mit Grifflasche
1. Temperaturbereich
-25 °C/+130 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger1
PA GF, V2 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt
Klemmkörper
CuZn, vernickelt
Schraube
Stahl, verzinkt und chromatiert
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt2
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt2
≥ 1,0 N
Prüfdrehmoment/Schraube3
0,5 Nm
Kontaktierung mit
Flachmesser 6,3 x 0,8 mm nach
DIN 46244,
Messerleisten 3618, 364..., 367...,
3680, 3683,
Messerleisten nach RAST-5-Standard
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
Max. Querschnitt
≤ 2,5 mm2
Abisolierlänge
ca. 8 mm
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 25 °C)
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom
10 A bei T
U 70 °C
Bemessungsspannung4
250 V AC
Isolierstoffgruppe4
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 3,2 mm
Luftstrecke
≥ 3,2 mm
Isolationswiderstand
> 10 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
gemessen mit einem polierten Stahlflachstift, Nennmaß 0,8 mm
3
nach DIN EN 60999
4
nach DIN EN 60664/IEC 60664
*a K = Kodierung
K = keying
K = codage
P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement
V = Innenverrastung
V = interior locking
V = verrouillage intérieur
*b Leiterabgang 90°
cable departure 90°
sortie des câbles 90°
*c Öffnung für Prüfstift Ø 1,3 mm
hole for test spike Ø 1.3 mm
prise de test pour pointe d’éssai Ø 1,3 mm
*d Bohrung für Kabelbinder, bei 2-poliger Ausführung eine Bohrung mittig
bore hole for cable tie, 2 pole version with one central bore
perçage pour collier pour cable, version à 2 pôles avec un perçage central
*e Feld für Bedruckung
space for imprinting
case à imprimer
3615
3615-1
*d
*e
®
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm


Similar Part No. - 361505

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
361505 LUMBERG-361505 Datasheet
535Kb / 4P
   RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results

Similar Description - 361505

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3645 LUMBERG-3645 Datasheet
87Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3686 LUMBERG-3686 Datasheet
107Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3612 LUMBERG-3612 Datasheet
277Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3618 LUMBERG-3618 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3671 LUMBERG-3671 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3676 LUMBERG-3676 Datasheet
114Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3678 LUMBERG-3678 Datasheet
104Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
362301V01 LUMBERG-362301V01 Datasheet
99Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com