Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

363310 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 363310
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

363310 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  363310 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 363310 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RAST-5-Steckverbinder für direktes Stecken, in Schneid-
klemmtechnik (SKT), mit Außenverriegelung, ohne Teilungs-
verlust anreihbar
1. Temperaturbereich
3633
-40 °C/+110 °C
3633 M08
-40 °C/+130 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3633 (S01)
PA, V2 nach UL 94
Kontaktträger 3633 M08(S01)1
PA, V2 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt2
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt2
≥ 1,0 N
Kontaktierung mit
Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm in Ver-
bindung mit Führungsrahmen 3602
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt 3633 (M08)
0,50–0,75 mm2
Querschnitt 3633 (M08)S01
0,22–0,38 mm2
Isolationsdurchmesser
≤ 2,5 mm
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom 3633 (M08)
6 A/0,75 mm2 bei T
U 70 °C
Bemessungsstrom 3633 (M08)S01
4 A/0,38 mm2 bei T
U 70 °C
Bemessungsspannung3
250 V AC
Isolierstoffgruppe 3633 (S01)3
II (CTI
≥ 450)
Isolierstoffgruppe 3633 M08(S01)3
IIIa (CTI
≥ 325)
Kriechstrecke
≥ 3,2 mm
Luftstrecke
≥ 3,2 mm
Isolationswiderstand
> 10 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
gemessen mit einem polierten Stahlflachstift, Nennmaß 1,5 mm
3
nach DIN EN 60664/IEC 60664
3633
Reg.-Nr. B317
®
®
*a konfektionierter Zustand
terminated connector
connecteur après montage
*b Leiterabgang 90° oder 180°
cable departure 90° or 180°
sortie des câbles 90° ou 180°
*c K = Kodierung
K = keying
K = codage
P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement
V = Verriegelung
V = lock
V = verrouillage
*d Farbkennzeichnung blau bei
color marking blue at
marque en couleur bleue sur
3633 (M08)S01
*e Verkettung der Bauteile (Liefer-
zustand)
chaining of the component parts
(state of delivery)
composants en bande (état de
livraison)
*d
*e
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm


Similar Part No. - 363310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
363310 LUMBERG-363310 Datasheet
562Kb / 4P
   RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results

Similar Description - 363310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3645 LUMBERG-3645 Datasheet
87Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3686 LUMBERG-3686 Datasheet
107Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3612 LUMBERG-3612 Datasheet
277Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3618 LUMBERG-3618 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3671 LUMBERG-3671 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3676 LUMBERG-3676 Datasheet
114Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3678 LUMBERG-3678 Datasheet
104Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
362301V01 LUMBERG-362301V01 Datasheet
99Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com