Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3615-304 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 3615-304
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3615-304 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  3615-304 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3615-304 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 5 connector for indirect mating, with screw terminal,
with lift clamp with protection against misplacing, with
test holes and interior locking, consecutive placement
without loss of pitch
3615: cable departure opposite to lock
3615-1: cable departure opposite to lock, with handle latch
3615-2: cable departure on side of lock
3615-3: cable departure on side of lock, with handle latch
1. Temperature range
-25 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
Clamp
CuZn, nickeled
Screw
steel, zincked and chromated
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 1.0 N
Test tightening torque/screw3
0.5 Nm
Mating with
tab 6.3 x 0.8 mm according to
DIN 46244,
tab headers 3618, 364..., 367...,
3680, 3683,
tab headers acc. to RAST 5 standard
Connectable conductors screw terminal
Max. section
≤ 2.5 mm2
Stripping length
ca 8 mm
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
10 A at T
amb 70 °C
Rated voltage4
250 V AC
Material group4
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3.2 mm
Clearance
≥ 3.2 mm
Insulation resistance
> 10 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
1
measured with a polished flat steel pin, nominal thickness 0.8 mm
2
according to DIN EN 60999
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 5 pour enfichage indirect, avec bornes à vis,
avec cage d’ascenseur avec protection contre mauvais enfi-
chage, avec prise de test et verrouillage intérieur, avec ou sans
languette de maniement, emboîtable sans perte de pas
3615: sortie de câble opposée au verrouillage
3615-1: sortie de câble opposée au verrouillage, avec languette
3615-2: sortie de câble du côté de verrouillage
3615-3: sortie de câble du côté de verrouillage, avec languette
1. Température d’utilisation
-25 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
Cage
CuZn, nickelé
Vis
acier, zingué et chromaté
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 1,0 N
Couple de serrage de test/vis3
0,5 Nm
Raccordement avec
fiche plate, 6,3 x 0,8 mm suivant
DIN 46244,
réglettes à couteaux 3618, 364...,
367..., 3680, 3683, réglettes à cou-
teaux suivant standard RAST 5
Conducteurs raccordables à la borne
Section max.
≤ 2,5 mm2
Longueur de dénudage
circa 8 mm
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
10 A à T
amb 70 °C
Tension assignée4
250 V AC
Groupe de matériau4
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3,2 mm
Ligne de fuite
≥ 3,2 mm
Résistance d’isolement
> 10 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
1
mesurée avec une tige plate d’acier poli, épaisseur nominale 0,8 mm
2
suivant DIN EN 60999
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3615
3615-2
3615-1
3615-3
3615
3615-2
3615-1
3615-3
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
Bestellbezeichnung*
Polzahl
VE
Abmessungen
Designation*
Poles
PU
Dimensions
Désignation*
Pôles
UE
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3615 02
2
200
5,0
9,9
3615 03
3
200
10,0
14,9
3615 04
4
200
15,0
19,9
3615 05
5
200
20,0
24,9
3615 06
6
200
25,0
29,9
3615 07
7
200
30,0
34,9
3615-1 02
2
200
5,0
9,3
9,9
3615-1 03
3
200
10,0
14,3
14,9
3615-1 04
4
200
15,0
19,3
19,9
3615-1 05
5
200
20,0
24,3
24,9
3615-1 06
6
200
25,0
29,3
29,9
3615-1 07
7
200
30,0
34,3
34,9
3615-2 02
2
200
5,0
9,9
3615-2 03
3
200
10,0
14,9
3615-2 04
4
200
15,0
19,9
3615-2 05
5
200
20,0
24,9
3615-2 06
6
200
25,0
29,9
3615-2 07
7
200
30,0
34,9
3615-3 02
2
200
5,0
9,3
9,9
3615-3 03
3
200
10,0
14,3
14,9
3615-3 04
4
200
15,0
19,3
19,9
3615-3 05
5
200
20,0
24,3
24,9
3615-3 06
6
200
25,0
29,3
29,9
3615-3 07
7
200
30,0
34,3
34,9
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton


Similar Part No. - 3615-304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3615-304 LUMBERG-3615-304 Datasheet
606Kb / 4P
   RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results

Similar Description - 3615-304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3645 LUMBERG-3645 Datasheet
87Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3686 LUMBERG-3686 Datasheet
107Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3612 LUMBERG-3612 Datasheet
277Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3618 LUMBERG-3618 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3671 LUMBERG-3671 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3676 LUMBERG-3676 Datasheet
114Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3678 LUMBERG-3678 Datasheet
104Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
362301V01 LUMBERG-362301V01 Datasheet
99Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com