Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3810 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 3810
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3810 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  3810 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3810 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
®
Multimodul™-Einlötverbinder, in Schneidklemmtechnik
(SKT), mit Isolationscrimp als Zugentlastung und Positionier-
zapfen
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger1
PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt
3. Mechanische Daten
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt
0,2–0,22 mm2
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 25 °C)
Bemessungsstrom
3 A
Bemessungsspannung2
63 V AC
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 2,0 mm5
Luftstrecke
≥ 2,0 mm5
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664
3810
1
*b
*a
*d
*c
*e
*f
1
1
*a Lieferung auf Haltestreifen
delivery on holding strap
livraison à barrette de maintien
*b keine Kontaktfeder zwischen den Verbindern
no contact spring between connectors
pas de ressort de contact entre connecteurs
*c Lochbilder in der Leiterplate, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder
*d mögliche Kodierpositionen, ab 4-polig
possible keying positions, from 4 poles on
positions de codage possibles, à partir de 4 pôles
*e 3-polig
3 poles
3 pôles
*f 2-polig
2 poles
2 pôles
www.lumberg.com
11/2009
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm


Similar Part No. - 3810

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
3810 WELWYN-3810 Datasheet
395Kb / 2P
   Ultra-High Value Precision Resistors
logo
IRC - a TT electronics ...
3810 IRCTT-3810 Datasheet
129Kb / 2P
   Ultra-High Value Precision Resistor
logo
TT Electronics.
3810 TTELEC-3810 Datasheet
443Kb / 2P
   Low voltage coefficient
3810 TTELEC-3810 Datasheet
725Kb / 2P
   Ultra-High Value Precision Resistors
logo
Lumberg
3810 LUMBERG-3810 Datasheet
577Kb / 4P
   Multimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 3810

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3823 LUMBERG-3823 Datasheet
76Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3820 LUMBERG-3820 Datasheet
118Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com