Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

381005 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 381005
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

381005 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  381005 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 381005 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: auf Haltestreifen, in Folientaschenband, im Karton
Packaging: on a holding strap, in a foil bag strap, in a cardboard box
Emballage: à barrette de maintien, dans une bande à poches en feuille, dans un carton
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm
Multimodul™ solder-in connector, insulation displacement
technology (IDT), with insulator crimp as strain relief and
positioning peg
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section
0,2–0,22 mm2
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Rated current
3 A
Rated voltage2
63 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 2.0 mm5
Clearance
≥ 2.0 mm5
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur à souder Multimodul™, technologie de déplace-
ment d’isolant, avec sertissage de l’isolement anti-traction
et goujon de positionnement
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section
0,2–0,22 mm2
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Courant assigné
3 A
Tension assignée2
63 V AC
Groupe de matérau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 2,0 mm 5
Ligne de fuite
≥ 2,0 mm 5
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3810
3810
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3810 02
2
7500
2,5
7,5
3810 03
3
6000
5,0
10,0
3810 04
4
4500
7,5
12,5
3810 05
5
3750
10,0
15,0
3810 06
6
3000
12,5
17,5
3810 07
7
3000
15,0
20,0
3810 08
8
2250
17,5
22,5
3810 09
9
2250
20,0
25,0
3810 10
10
2250
22,5
27,5
3810 11
11
1500
25,0
30,0
3810 12
12
1500
27,5
32,5
3810 13
13
1500
30,0
35,0
3810 14
14
1500
32,5
37,5
3810 15
15
1500
35,0
40,0
3810 16
16
750
37,5
42,5
3810 17
17
750
40,0
45,0
3810 18
18
750
42,5
47,5
3810 19
19
750
45,0
50,0
3810 20
20
750
47,5
52,5
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 381005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
381005 LUMBERG-381005 Datasheet
577Kb / 4P
   Multimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 381005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3823 LUMBERG-3823 Datasheet
76Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3820 LUMBERG-3820 Datasheet
118Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com