Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

382313 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 382313
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

382313 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  382313 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 382313 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Multimodul™-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimp-
kontakten, für indirektes Stecken
1. Temperaturbereich
3823 ... 00
-25 °C/+120 °C
3823 ... 30 1
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3823 ... 00
PBT, V0 nach UL 94
Kontaktträger 3823 ... 30 1
PA GF, V0 nach UL 94
3. Mechanische Daten2
Passender Kontakt
Crimpkontakt 3111
Kontaktierung mit
Stiftleisten 385..., 8385
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten2
Bemessungsspannung3
125 V AC4
250 V AC5
Isolierstoffgruppe3
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 1,5 mm4
≥ 4,0 mm5
Luftstrecke
≥ 1,5 mm4
≥ 4,0 mm5
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
weitere Angaben siehe 3111
3
nach DIN EN 60664/IEC 60664
4
jede Kammer bestückt
5
jede zweite Kammer bestückt
3823
*a Kodiernase
keying nose
ergot de codage
*b Führungsrippe
guide rib
arête de guidage
www.lumberg.com
11/2009
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm


Similar Part No. - 382313

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
382313 LUMBERG-382313 Datasheet
246Kb / 3P
   Multimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 382313

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3810 LUMBERG-3810 Datasheet
110Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3820 LUMBERG-3820 Datasheet
118Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com