Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

03629706-1 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 03629706-1
Description  Flansch-Einbaukupplung-Leergeh짰se nach IEC 60130-9
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

03629706-1 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  03629706-1 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 03629706-1 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
036297
Flansch-Einbaukupplung-Leergehäuse nach IEC 60130-9
und AISG-Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für
die Aufnahme von Crimpkontakten
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse
Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten1
Passender Kontakt
0364, 0364 V109
Steckzyklen 036297/03642
≥ 500
Steckzyklen 036297/0364 V1092
≥ 1000
Kontaktierung mit
Steckern 033..., 0365
Schutzart3
IP 68
4. Elektrische Daten1
1
weitere Angaben siehe 0364
2
gemessen mit einem passenden Gegenstück
3
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung
Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation
Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation
*a Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*b für die Aufnahme von Crimpkontakten
for reception of crimp contacts
pour reception de contacts à sertir
*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage
*d Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*e Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
*f geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen
provide for suitable sealing of screws
prévoir étanchement des écrous approprié
036297 03 036297 04 036297 05 036297 05-1 036297 06 036297 06-1 036297 07 036297 07-1 036297 08 036297 08-1
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 03629706-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
03629706-1 LUMBERG-03629706-1 Datasheet
350Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 03629706-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0308-01 LUMBERG-0308-01 Datasheet
512Kb / 2P
   Flansch-Einbaukupplung nach IEC 60130-9
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com