Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

03309905-1 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 03309905-1
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

03309905-1 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  03309905-1 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 03309905-1 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Stecker nach IEC 60130-9, IP 40, gerade, mit Schraubver-
schluss, Massekontakt und Lötanschlüssen
033099, SV: mit langer Knickschutztülle
033098, SV ...-8: mit kurzer Knickschutztülle
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktstift 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet
Kontaktstift 12-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet
Hülse
PC
Erdungsfahne
CuZn, unternickelt und verzinnt
Gehäuse 0330...
CuZn, vernickelt
Gehäuse SV
CuZn, vernickelt (veloursvernickelt)
Rändelschraube
CuZn, vernickelt
Knickschutztülle
TPE
Zugentlastung
Stahl, vernickelt
Schraube
Stahl, vernickelt
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Kupplungen 032098, 032099, KFR,
KFV, KGR, KGV, KV, WKV
Schutzart1
IP 40
Weiteres siehe Tabelle
4. Elektrische Daten
Weiteres siehe Tabelle
1
nach DIN EN 60529,
nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück
2
nach VDE 0110/IEC 60664
033099
033098
SV
SV ...-8
*a 12-polige Ausführung Ø 1,0 mm
12 pole version Ø 1.0 mm
version à 12 pôles Ø 1,0 mm
0330... 03
SV 30
0330... 04
SV 40
0330... 05
SV 50
0330... 05-1
SV 50/6
0330... 06
SV 60
0330... 07
SV 70
0330... 07-1
SV 71
0330... 08
SV 80
0330... 08-1
SV 81
0330... 12
SV 120
033099
SV
033098
SV ...-8
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
www.lumberg.com
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40


Similar Part No. - 03309905-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Heyco.
0330 HEYCO-0330 Datasheet
73Kb / 1P
   Nylon Push-In and Thick Panel Push-In Fasteners
logo
Christian Bürkert GmbH ...
0330 BURKERT-0330 Datasheet
1Mb / 24P
   Direct-acting 2/2 or 3/2-way pivoted armature valve
25.03.2024
logo
Molex Electronics Ltd.
0330000001 MOLEX4-0330000001 Datasheet
624Kb / 6P
   MX150??Male Terminal, Tin (Sn) Plating, 14 AWG, Right Reel Payoff, Contact MaterialThickness 0.30mm (.012")
0330000001 MOLEX1-0330000001 Datasheet
31Kb / 2P
   MX150 Male Terminal, Tin Plating, 14 AWG, Right Reel Payoff
0330000001 MOLEX1-0330000001_18 Datasheet
31Kb / 2P
   MX150 Male Terminal, Tin Plating, 14 AWG, Right Reel Payoff
More results

Similar Description - 03309905-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGV LUMBERG-KGV Datasheet
485Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com