Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

385504 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 385504
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

385504 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  385504 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 385504 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm
Multimodul™ pin header, upright, with locking latch
3850: with retaining hooks, 3852: without retaining hooks
3855: with retaining hooks and cut-outs for 3801
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating
3850, 3852 with
connectors 3820, 3821, 3823/3111,
shorting links 2,54 MKB
38555 with
socket board 3801
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Rated current
3 A
Rated voltage3
160 V AC at pollution degree 2
40 V AC at pollution degree 3
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.8 mm
Clearance
≥ 1.8 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à broches Multimodul™, droite, avec languette de
verrouillage
3850: avec crochets de fixation, 3852: sans crochets de fixation
3855: avec crochets de fixation et niches pour 3801
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement
3850, 3852 avec
connecteurs 3820, 3821, 3823/3111,
pontets de court-circuit 2,54 MKB
3855 avec
réglette à prises femelles 3801
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Courant assigné
3 A
Tension assignée3
160 V AC à degré de pollution 2
40 V AC à degré de pollution 3
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,8 mm
Ligne de fuite
≥ 1,8 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3850
3855
3852
3850
3855
3852
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
3850 02
3852 02
2
1000
2,5
7,7
1,3
3,6
10,0
1,5
3850 03
3852 03
3
1000
5,0
10,2
2,6
6,1
12,5
1,5
3850 04
3852 04
4
1000
7,5
12,7
5,1
8,6
15,0
1,0
3850 05
3852 05
5
1000
10,0
15,2
5,1
8,6
17,5
1,0
3850 06
3852 06
6
500
12,5
17,7
5,1
8,6
20,0
1,0
3850 07
3852 07
7
500
15,0
20,2
5,1
8,6
22,5
1,0
3850 08
3852 08
8
500
17,5
22,7
5,1
8,6
25,0
1,0
3850 09
3852 09
9
500
20,0
25,2
5,1
8,6
27,5
1,0
3850 10
3852 10
10
500
22,5
27,7
5,1
8,6
30,0
1,0
3850 11
3852 11
11
500
25,0
30,2
5,1
8,6
32,5
1,0
3850 12
3852 12
12
500
27,5
32,7
5,1
8,6
35,0
1,0
3850 13
3852 13
13
500
30,0
35,2
5,1
8,6
37,5
1,0
3850 14
3852 14
14
500
32,5
37,7
5,1
8,6
40,0
1,0
3850 15
3852 15
15
500
35,0
40,2
5,1
8,6
42,5
1,0
3850 16
3852 16
16
500
37,5
42,7
5,1
8,6
45,0
1,0
3850 17
3852 17
17
500
40,0
45,2
5,1
8,6
47,5
1,0
3850 18
3852 18
18
500
42,5
47,7
5,1
8,6
50,0
1,0
3850 19
3852 19
19
500
45,0
50,2
5,1
8,6
52,5
1,0
3850 20
3852 20
20
500
47,5
52,7
5,1
8,6
55,0
1,0
3855 02
2
1000
2,5
7,7
1,3
3,6
10,0
1,5
3855 03
3
1000
5,0
10,2
2,6
6,1
12,5
1,5
3855 04
4
1000
7,5
12,7
5,1
8,6
15,0
1,0
3855 05
5
1000
10,0
15,2
5,1
8,6
17,5
1,0
3855 06
6
500
12,5
17,7
5,1
8,6
20,0
1,0
3855 07
7
500
15,0
20,2
5,1
8,6
22,5
1,0
3855 08
8
500
17,5
22,7
5,1
8,6
25,0
1,0
3855 09
9
500
20,0
25,2
5,1
8,6
27,5
1,0
3855 10
10
500
22,5
27,7
5,1
8,6
30,0
1,0
3855 11
11
500
25,0
30,2
5,1
8,6
32,5
1,0
3855 12
12
500
27,5
32,7
5,1
8,6
35,0
1,0
3855 13
13
500
30,0
35,2
5,1
8,6
37,5
1,0
3855 14
14
500
32,5
37,7
5,1
8,6
40,0
1,0
3855 15
15
500
35,0
40,2
5,1
8,6
42,5
1,0
3855 16
16
500
37,5
42,7
5,1
8,6
45,0
1,0
3855 17
17
500
40,0
45,2
5,1
8,6
47,5
1,0
3855 18
18
500
42,5
47,7
5,1
8,6
50,0
1,0
3855 19
19
500
45,0
50,2
5,1
8,6
52,5
1,0
3855 20
20
500
47,5
52,7
5,1
8,6
55,0
1,0
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 385504

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
385504 LUMBERG-385504 Datasheet
370Kb / 4P
   Multimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 385504

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3823 LUMBERG-3823 Datasheet
76Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3810 LUMBERG-3810 Datasheet
110Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3820 LUMBERG-3820 Datasheet
118Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com