Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

385408 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 385408
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

385408 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  385408 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 385408 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm
Multimodul™ pin header, angular, with locking latch
3853: with retaining hooks, 3854: without retaining hooks
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 3820, 3821, 3823/3111,
shorting links 2,54 MKB
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Rated current
3 A
Rated voltage3
160 V AC at pollution degree 2
40 V AC at pollution degree 3
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.8 mm
Clearance
≥ 1.8 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à broches Multimodul™, angulaire, avec languette
de verrouillage
3853: avec crochets de fixation, 3854: sans crochets de fixation
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 3820, 3821, 3823/3111,
pontets de court-circuit 2,54 MKB
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Courant assigné
3 A
Tension assignée3
160 V AC à degré de pollution 2
40 V AC à degré de pollution 3
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,8 mm
Ligne de fuite
≥ 1,8 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3853
3854
3853
3854
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
3853 02
3854 02
2
1000
2,5
7,7
1,3
3,6
10,0
1,5
3853 03
3854 03
3
1000
5,0
10,2
2,6
6,1
12,5
1,5
3853 04
3854 04
4
1000
7,5
12,7
5,1
8,6
15,0
1,0
3853 05
3854 05
5
1000
10,0
15,2
5,1
8,6
17,5
1,0
3853 06
3854 06
6
500
12,5
17,7
5,1
8,6
20,0
1,0
3853 07
3854 07
7
500
15,0
20,2
5,1
8,6
22,5
1,0
3853 08
3854 08
8
500
17,5
22,7
5,1
8,6
25,0
1,0
3853 09
3854 09
9
500
20,0
25,2
5,1
8,6
27,5
1,0
3853 10
3854 10
10
500
22,5
27,7
5,1
8,6
30,0
1,0
3853 11
3854 11
11
500
25,0
30,2
5,1
8,6
32,5
1,0
3853 12
3854 12
12
500
27,5
32,7
5,1
8,6
35,0
1,0
3853 13
3854 13
13
500
30,0
35,2
5,1
8,6
37,5
1,0
3853 14
3854 14
14
500
32,5
37,7
5,1
8,6
40,0
1,0
3853 15
3854 15
15
500
35,0
40,2
5,1
8,6
42,5
1,0
3853 16
3854 16
16
500
37,5
42,7
5,1
8,6
45,0
1,0
3853 17
3854 17
17
500
40,0
45,2
5,1
8,6
47,5
1,0
3853 18
3854 18
18
500
42,5
47,7
5,1
8,6
50,0
1,0
3853 19
3854 19
19
500
45,0
50,2
5,1
8,6
52,5
1,0
3853 20
3854 20
20
500
47,5
52,7
5,1
8,6
55,0
1,0
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 385408

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
38540 ETC-38540 Datasheet
420Kb / 3P
   Sealed Polyester Swabs
Rev. C (8/21)
38540 ETC-38540 Datasheet
54Kb / 2P
   Sealed Polyester Swabs
More results

Similar Description - 385408

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3823 LUMBERG-3823 Datasheet
76Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3810 LUMBERG-3810 Datasheet
110Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3820 LUMBERG-3820 Datasheet
118Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com