Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

35709909 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 35709909
Description  RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

35709909 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  35709909 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 35709909 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 2.5 Power connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5 Power, pas 5,0 mm
RAST 2.5 Power connector for direct and indirect mating,
insulation displacement technology (IDT), with double-sided
keying
contact pitch 5.0 mm
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 357099
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 357099 M091
PA 6, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, silvered
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm,
pin header 355299,
pin headers acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section
0.50–0.75 mm2
Insulation diameter
≤ 2.5 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
6 A at T
amb 70 °C
(10 A with indirect mating, 2–5 poles)
Rated voltage3
250 V AC
Material group 3570993
IIIa (CTI
≥ 250)
Material group 357099 M093
III (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3.2 mm
Clearance
≥ 3.2 mm
Insulation resistance
> 1010
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 Power pour enfichage direct et indi-
rect, technologie de déplacement d’isolant, avec codage des
deux côtés
pas des contacts 5,0 mm
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 357099
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 357099 M091
PA 6, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, argenté
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm,
réglette à broches 355299,
réglettes à broches suivant standard
RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section
0,50–0,75 mm2
Diamètre d’isolement
≤ 2,5 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
6 A à T
amb 70 °C
(10 A à enfichage indirect, 2–5 pôles)
Tension assignée3
250 V AC
Groupe de matériau 3570993
IIIa (CTI
≥ 250)
Groupe de matériau 357099 M093
III (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3,2 mm
Ligne de fuite
≥ 3,2 mm
Résistance d’isolement
> 1010
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
357099
357099
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
357099 02
2
3528
5,0
9,9
357099 03
3
2352
10,0
14,9
357099 04
4
1764
15,0
19,9
357099 05
5
1178
20,0
24,9
357099 06
6
1178
25,0
29,9
357099 07
7
882
30,0
34,9
357099 08
8
882
35,0
39,9
357099 09
9
588
40,0
44,9
357099 10
10
588
45,0
49,9
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 35709909

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
35709902 LUMBERG-35709902 Datasheet
499Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35709903 LUMBERG-35709903 Datasheet
499Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35709904 LUMBERG-35709904 Datasheet
499Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35709905 LUMBERG-35709905 Datasheet
499Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35709906 LUMBERG-35709906 Datasheet
499Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 35709909

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3570 LUMBERG-3570 Datasheet
118Kb / 2P
   RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3575 LUMBERG-3575 Datasheet
128Kb / 2P
   RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com