Electronic Components Datasheet Search |
|
KFR50 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg |
|
KFR50 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg |
1 / 3 page KFR *a Mutter lose beigestellt nut enclosed separately écrou ajouté séparément *b für Leiterplattenbohrung for bore hole of printed circuit board pour perçage de la carte imprimée Ø 1,0 mm (KFR 30–81) Ø 0,7 mm (KFR 120) *c Montagerichtung mounting direction direction de montage *d Einbauöffnung port ouverture d’emplacement Leiterplattenlayouts siehe Seite 3.63 Printed circuit board layouts see page 3.63 Modèles des cartes imprimées voir à la page 3.63 Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraub- verschluss, für Leiterplatten KFR: für Frontmontage KGR: für Rückseitenmontage 1. Temperaturbereich -40 °C/+85 °C 2. Werkstoffe Kontaktträger PA GF Kontaktbuchse 3- bis 8-polig CuZn, versilbert und flashvergoldet, im Lötbereich verzinnt Kontaktbuchse 12-polig CuZn, unternickelt und vergoldet, im Lötbereich verzinnt Gehäuse Zn-Druckguss, vernickelt Ringmutter CuZn, vernickelt 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 < 5,0 N Steckkraft/Kontakt 12-polig2 < 5,0 N Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 > 1,2 N Ziehkraft/Kontakt 12-polig2 > 0,9 N Kontaktierung mit Steckern 033098, 033099, SV, WSV Schutzart3 IP 40 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Weiteres siehe Tabelle 1 gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm 2 gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm 3 nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück 4 nach VDE 0110/IEC 60664 KFR 30 KGR 30 KFR 40 KGR 40 KFR 50 KGR 50 KFR 50/6 KGR 50/6 KFR 60 KGR 60 KFR 70 KGR 70 KFR 71 KGR 71 KFR 80 KGR 80 KFR 81 KGR 81 KFR 120 KGR 120 Polbilder, von der Lötseite gesehen Pin configurations, solder side view Schémas de raccordement, vus du côté à souder KGR KFR KGR www.lumberg.com 12/2009 Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant IEC 60130-9, IP 40 |
Similar Part No. - KFR50 |
|
Similar Description - KFR50 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |