Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MICSW Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # MICSW
Description  Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MICSW Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  MICSW Datasheet HTML 1Page - Lumberg MICSW Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Micromodul™ tab header, angular, solder contacts dual row
staggered
1. Temperature range
-40 °C/+105 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab
CuZn, pre-nickeled and tinned,
gilded on request
3. Mechanical data
Expression force contact tab from
insulating body
≥ 7 N
Mating with
connectors MICA
4. Electrical data
Rated current
1.2 A
Rated voltage1
32 V AC
Test voltage
750 V/60 s
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à couteaux Micromodul™, angulaire, contacts à
souder sur deux rangées espacées
1. Température d’utilisation
-40 °C/+105 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau
CuZn, sous-nickelé et étamé, doré
sur demande
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’expression contact à couteau
du corp isolant
≥ 7 N
Raccordement avec
connecteurs MICA
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné
1,2 A
Tension assignée1
32 V AC
Tension d’essai
750 V/60 s
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
MICSW
MICSW
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
MICSW 04
4
1000
8,86
MICSW 06
6
1000
11,40
MICSW 08
8
1000
13,94
MICSW 10
10
1000
16,48
MICSW 12
12
500
19,02
MICSW 14
14
500
21,56
MICSW 16
16
500
24,10
MICSW 18
18
500
26,64
MICSW 20
20
500
29,18
MICSW 26
26
500
36,80
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
www.lumberg.com
11/2009
Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Connecteurs Micromodul™, pas 1,27 mm


Similar Part No. - MICSW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICSW LUMBERG-MICSW Datasheet
169Kb / 2P
   Micro modul-Messerleiste, abgewinkelt, Lotkontakte doppelreihig versetzt
MICSW LUMBERG-MICSW Datasheet
295Kb / 3P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
MICSW04 LUMBERG-MICSW04 Datasheet
169Kb / 2P
   Micro modul-Messerleiste, abgewinkelt, Lotkontakte doppelreihig versetzt
MICSW04 LUMBERG-MICSW04 Datasheet
295Kb / 3P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
MICSW040,8AU LUMBERG-MICSW040,8AU Datasheet
295Kb / 3P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
More results

Similar Description - MICSW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICA LUMBERG-MICA Datasheet
90Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
302299 LUMBERG-302299 Datasheet
101Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICAL LUMBERG-MICAL Datasheet
103Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICS LUMBERG-MICS Datasheet
222Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICS-SMD LUMBERG-MICS-SMD Datasheet
125Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com