Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HYMP164U64CR6-C4 Datasheet(PDF) 6 Page - Hynix Semiconductor

Part # HYMP164U64CR6-C4
Description  240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Direct Link  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

HYMP164U64CR6-C4 Datasheet(HTML) 6 Page - Hynix Semiconductor

Back Button HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 2Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 3Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 4Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 5Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 6Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 7Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 8Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 9Page - Hynix Semiconductor HYMP164U64CR6-C4 Datasheet HTML 10Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
Rev. 0.6 / Jul. 2008
6
1240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
512MB(64Mbx64) : HYMP164U64CP(R)6
/S 0
/D Q S 0
DM 0
DQ S 0
D0
DQ 0
I/ O 0
DQ 1
I/ O 1
DQ 2
I/ O 2
DQ 3
I/ O 3
DQ 4
I/ O 4
DQ 5
I/ O 5
DQ 6
I/ O 6
I/ O 7
DQ 7
/D Q S 1
DM 1
DQS 1
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
/C S
/LD Q S
LD Q S
LD M
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
/D Q S 2
DM 2
DQ S 2
D1
I/ O 0
I/ O 1
I/ O 2
I/ O 3
I/ O 4
I/ O 5
I/ O 6
I/ O 7
/D Q S 3
DM 3
DQS 3
/C S
/L D Q S
LD Q S
LD M
/D Q S 4
DM 4
DQS 4
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
/D Q S 5
DM 5
DQS 5
D2
I/ O 0
I/ O 1
I/ O 2
I/ O 3
I/ O 4
I/ O 5
I/ O 6
I/ O 7
/C S
/L D Q S
LD Q S
LD M
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
/D Q S 7
DM 7
DQ S 7
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
D3
I/ O 0
I/ O 1
I/ O 2
I/ O 3
I/ O 4
I/ O 5
I/ O 6
I/ O 7
/C S
/L D Q S
LD Q S
LD M
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
/D Q S 6
DM 6
DQS 6
BA 0 - BA 2
A0 - A 12
/R A S
/C A S
S DRA M S D0-D 3
CK E 0
/W E
ODT 0
I/ O 8
I/ O 9
I/ O 10
I/ O 11
I/ O 12
I/ O 13
I/ O 14
I/ O 15
/ UDQS
UDQS
UDM
I/ O 8
I/ O 9
I/ O 10
I/ O 11
I/ O 12
I/ O 13
I/ O 14
I/ O 15
/ UDQ S
UDQ S
UDM
I/ O 8
I/ O 9
I/ O 10
I/ O 11
I/ O 12
I/ O 13
I/ O 14
I/ O 15
/ UDQ S
UDQ S
UDM
I/ O 8
I/ O 9
I/ O 10
I/ O 11
I/ O 12
I/ O 13
I/ O 14
I/ O 15
/ UDQ S
UDQ S
UDM
S DRA M S D0-D 3
S DRA M S D0-D 3
S DRA M S D0-D 3
S DRA M S D0-D 3
S DRA M S D0-D 3
S DRA M S D0-D 3
VDD SPD
V REF
VDD/V DD Q
VSS
Serial PD
DO -D3
DO -D3
DO -D3
Notes :
1. D Q ,D M ,D Q S ,/D Q S resistors : 22 Ω +/- 5 % .
2. Bax,Ax,/R AS,/C AS ,/W E resistors : 10 Ω +/- 5 % .
SCL
SD A
A0
A1
WP
Se rial PD
SCL
SA0
SA1
SA2
A1
C lock S ignal Loads
C K 0, /C K 0
C K 1, /C K 1
NC
2
C K 2, /C K 2
2
C lock Input
SD RAM s


Similar Part No. - HYMP164U64CR6-C4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hynix Semiconductor
HYMP164S64CP6-C4 HYNIX-HYMP164S64CP6-C4 Datasheet
521Kb / 23P
   1200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
HYMP164S64CP6-S5 HYNIX-HYMP164S64CP6-S5 Datasheet
521Kb / 23P
   1200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
HYMP164S64CP6-S6 HYNIX-HYMP164S64CP6-S6 Datasheet
521Kb / 23P
   1200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
HYMP164S64CP6-Y5 HYNIX-HYMP164S64CP6-Y5 Datasheet
521Kb / 23P
   1200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
HYMP164S64CR6-C4 HYNIX-HYMP164S64CR6-C4 Datasheet
521Kb / 23P
   1200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
More results

Similar Description - HYMP164U64CR6-C4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hynix Semiconductor
HMT164U6BFR6C HYNIX-HMT164U6BFR6C Datasheet
505Kb / 55P
   240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs
HMT351U6AFR8C-G7 HYNIX-HMT351U6AFR8C-G7 Datasheet
385Kb / 47P
   240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs
HMP112P7EFR8C-C4 HYNIX-HMP112P7EFR8C-C4 Datasheet
406Kb / 26P
   240pin Registered DDR2 SDRAM DIMMs
HMP112P7EFR8C-C4 HYNIX-HMP112P7EFR8C-C4_1 Datasheet
550Kb / 32P
   240pin Registered DDR2 SDRAM DIMMs
HMT164U6AFP6C-S6 HYNIX-HMT164U6AFP6C-S6 Datasheet
519Kb / 57P
   240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs
HMT351U6MFR8C-S6 HYNIX-HMT351U6MFR8C-S6 Datasheet
1Mb / 47P
   240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs
HYMP112P72CP8-C4 HYNIX-HYMP112P72CP8-C4 Datasheet
513Kb / 32P
   240pin Registered DDR2 SDRAM DIMMs
HYMP112F72CP8N3-C4 HYNIX-HYMP112F72CP8N3-C4 Datasheet
3Mb / 32P
   240pin Fully Buffered DDR2 SDRAM DIMMs
HMP351U6AFR8C-Y5 HYNIX-HMP351U6AFR8C-Y5 Datasheet
222Kb / 20P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 2Gb A version
HMP164U6EFR8C-C4 HYNIX-HMP164U6EFR8C-C4 Datasheet
266Kb / 29P
   1240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com