Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HYMD232726B8-M Datasheet(PDF) 3 Page - Hynix Semiconductor

Part # HYMD232726B8-M
Description  Unbuffered DDR SDRAM DIMM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Direct Link  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

HYMD232726B8-M Datasheet(HTML) 3 Page - Hynix Semiconductor

  HYMD232726B8-M Datasheet HTML 1Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 2Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 3Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 4Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 5Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 6Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 7Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 8Page - Hynix Semiconductor HYMD232726B8-M Datasheet HTML 9Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Rev. 0.1/Oct. 02
3
HYMD232726B(L)8-M/K/H/L
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D0
/CS
DM
DM 0
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S0
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
D1
/CS
DM
DM 1
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S1
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
D2
/CS
DM
DM 2
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S2
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
D3
/CS
DM
DM 3
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S3
D4
CS
DM
DM 4
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
D5
/CS
DM
DM 5
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S5
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
D6
/CS
DM
DM 6
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S6
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
D7
/CS
DM
DM 7
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S7
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
D4
DM
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S4
/C S0
SCL
WP
BA0-BA1
BA0-BA1 : SDRAM s D0 - D8
A0 - A12
A0 - A12 : SDRAM s D0 - D8
/RAS
/RAS : SDRAM s D0 - D8
/CAS
/CAS : SDRAM s D0 - D8
CKE0
CKE : SDRAM s D0 - D8
/W E
/W E : SDRAM s D0 - D8
Serial PD
A0
A1
A2
SA0
SA1
SA2
SDA
CB0
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
D8
/CS
DM
DM 8
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S8
Notes:
1. DQ -to-I/O wiring is shown as recom m ended
but m ay be changed
2. DQ /DQ S/DM /CKE/S relationships m ust be
m aintained as shown
3. DQ , DQ S, DM /DQ S resistors : 22O hm s+/-5%
4. VDDID strap connections
(for m em ory device VDD, VDDQ ) :
Strap out :(open) : VDD=VDDQ
Strap In (Vss) : VDD= VDDQ
VDD/VDDQ
.
VDDSPD
VREF
VSS
VDDID
SPD
D0 - D8
D0 - D8
D0 - D8
=
.
=
.
. =
.
.
.
..
Strap:see Note 4
*Clock W iring
Clock Input
SDRAM s
*CK0,/CK0
*CK1,/CK1
*CK2,/CK2
3 SDRAM s
3 SDRAM s
3 SDRAM s
* W ire per clock load ing table/wiring diagram s
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D0
/CS
DM
DM 0
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S0
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
D1
/CS
DM
DM 1
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S1
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
D2
/CS
DM
DM 2
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S2
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
D3
/CS
DM
DM 3
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S3
D4
CS
DM
DM 4
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
D5
/CS
DM
DM 5
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S5
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
D6
/CS
DM
DM 6
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S6
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
D7
/CS
DM
DM 7
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S7
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
D4
DM
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S4
/C S0
SCL
WP
BA0-BA1
BA0-BA1 : SDRAM s D0 - D8
A0 - A12
A0 - A12 : SDRAM s D0 - D8
/RAS
/RAS : SDRAM s D0 - D8
/CAS
/CAS : SDRAM s D0 - D8
CKE0
CKE : SDRAM s D0 - D8
/W E
/W E : SDRAM s D0 - D8
Serial PD
A0
A1
A2
SA0
SA1
SA2
SDA
CB0
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
D8
/CS
DM
DM 8
I/O 7
I/O 6
I/O 1
I/O 0
I/O 5
I/O 4
I/O 3
I/O 2
DQ S
DQ S8
Notes:
1. DQ -to-I/O wiring is shown as recom m ended
but m ay be changed
2. DQ /DQ S/DM /CKE/S relationships m ust be
m aintained as shown
3. DQ , DQ S, DM /DQ S resistors : 22O hm s+/-5%
4. VDDID strap connections
(for m em ory device VDD, VDDQ ) :
Strap out :(open) : VDD=VDDQ
Strap In (Vss) : VDD= VDDQ
Notes:
1. DQ -to-I/O wiring is shown as recom m ended
but m ay be changed
2. DQ /DQ S/DM /CKE/S relationships m ust be
m aintained as shown
3. DQ , DQ S, DM /DQ S resistors : 22O hm s+/-5%
4. VDDID strap connections
(for m em ory device VDD, VDDQ ) :
Strap out :(open) : VDD=VDDQ
Strap In (Vss) : VDD= VDDQ
VDD/VDDQ
.
VDDSPD
VREF
VSS
VDDID
SPD
D0 - D8
D0 - D8
D0 - D8
=
.
=
.
. =
.
.
.
..
Strap:see Note 4
.
VDDSPD
VREF
VSS
VDDID
SPD
D0 - D8
D0 - D8
D0 - D8
=
.
=
.
. =
.
.
.
..
Strap:see Note 4
*Clock W iring
Clock Input
SDRAM s
*CK0,/CK0
*CK1,/CK1
*CK2,/CK2
3 SDRAM s
3 SDRAM s
3 SDRAM s
* W ire per clock load ing table/wiring diagram s
*Clock W iring
Clock Input
SDRAM s
*CK0,/CK0
*CK1,/CK1
*CK2,/CK2
3 SDRAM s
3 SDRAM s
3 SDRAM s
* W ire per clock load ing table/wiring diagram s


Similar Part No. - HYMD232726B8-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hynix Semiconductor
HYMD232726B8J-D4 HYNIX-HYMD232726B8J-D4 Datasheet
231Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD232726B8J-D43 HYNIX-HYMD232726B8J-D43 Datasheet
231Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD232726B8J-J HYNIX-HYMD232726B8J-J Datasheet
231Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
More results

Similar Description - HYMD232726B8-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hynix Semiconductor
HYMD264646A8J-J HYNIX-HYMD264646A8J-J Datasheet
264Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD116725B8J-J HYNIX-HYMD116725B8J-J Datasheet
234Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD132645B8J-J HYNIX-HYMD132645B8J-J Datasheet
239Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD132725B8-M HYNIX-HYMD132725B8-M Datasheet
248Kb / 17P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD2326468-K HYNIX-HYMD2326468-K Datasheet
238Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD232646C8J-J HYNIX-HYMD232646C8J-J Datasheet
153Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
HYMD232726C8-M HYNIX-HYMD232726C8-M Datasheet
158Kb / 16P
   Unbuffered DDR SDRAM DIMM
logo
Micron Technology
MT8VDDT3264AG MICRON-MT8VDDT3264AG Datasheet
677Kb / 30P
   DDR SDRAM UNBUFFERED DIMM
MT16VDDT6464AG MICRON-MT16VDDT6464AG Datasheet
875Kb / 35P
   DDR SDRAM UNBUFFERED DIMM
MT9VDDT6472AG MICRON-MT9VDDT6472AG Datasheet
568Kb / 27P
   DDR SDRAM UNBUFFERED DIMM
MT9VDDT3272AY MICRON-MT9VDDT3272AY Datasheet
568Kb / 27P
   DDR SDRAM UNBUFFERED DIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com