Electronic Components Datasheet Search |
|
JVR20N331K11Y Datasheet(PDF) 1 Page - RFE international |
|
JVR20N331K11Y Datasheet(HTML) 1 Page - RFE international |
|
1 / 1 page C5BB11 2006.6.06 METAL OXIDE VARISTOR 20mm Disc Part Number JVR20N180M11£rr JVR20N220L 11£rr JVR20N270K11£rr JVR20N330K11£rr JVR20N390K11£rr JVR20N470K11£rr JVR20N560K11£rr JVR20N680K11£rr JVR20N820K11£rr JVR20N101K11£rr JVR20N121K11£rr JVR20N151K11£rr JVR20N181K11£rr JVR20N201K11£rr JVR20N221K11£rr JVR20N241K11£rr JVR20N271K11£rr JVR20N301K11£rr JVR20N331K11£rr JVR20N361K11£rr JVR20N391K11£rr JVR20N431K11£rr JVR20N471K11£rr JVR20N511K11£rr JVR20N561K11£rr JVR20N621K11£rr JVR20N681K11£rr JVR20N751K11£rr JVR20N781K11£rr JVR20N821K11£rr JVR20N911K11£rr JVR20N102K11£rr JVR20N112K11£rr JVR20N182K11£rr - Varistor Voltage V@0.1mA (V) Tolerance Range 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 200 220 240 270 300 330 360 390 430 470 510 560 620 680 750 780 820 910 1000 1100 1800 + 20% + 15% +10% Maximum Allowable Voltage ACrms (V) DC (V) 11 14 17 20 25 30 35 40 50 60 75 95 115 130 140 150 175 195 210 230 250 275 300 320 350 385 420 460 485 510 550 625 680 1000 14 18 22 26 31 38 45 56 65 85 100 125 150 170 180 200 225 250 275 300 320 350 385 418 460 505 560 615 640 670 745 825 895 1465 Withstanding Surge Current 1Time (A) 2 Times (A) 2000 6500 1000 4000 Rated Wattage (W) 0.2 1.0 Maximum Clamping Voltage V@ 5A (V) 36 43 53 65 77 93 110 135 135 165 200 250 300 340 360 395 455 505 550 595 650 710 775 842 920 1025 1120 1240 1290 1355 1500 1650 1815 2970 l 1) l l l l l l l Energy 10/1000 ms (J) 7.0 8.0 10.0 12.0 14.0 17.0 20.0 24.0 44.0 56.0 64.0 88.0 104.0 114.0 124.0 134.0 158.0 168.0 184.0 208.0 240.0 264.0 280.0 296.0 312.0 328.0 344.0 360.0 368.0 376.0 408.0 448.0 496.0 695.0 UL ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü CSA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü VDE ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1) The clamping voltage from 180M to 680K are tested with current 20A. For application required ratings not shown, contact RFE application engineering. £ : Lead Style Y: vertical kink (standard) P: straight leads rr : Lead Length / Packing Method PULSE RATING CURVES JVR-20N180M~JVR-20N680L 2,000 1,000 800 600 400 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 1 0.8 JVR-20N820K~JVR-20N471K 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 800 600 400 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 JVR-20N511K~JVR-20N182K 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 800 600 400 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 RoHS ü Y Type (most popular) P Type RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com |
Similar Part No. - JVR20N331K11Y |
|
Similar Description - JVR20N331K11Y |