Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

N25Q128A21BF8H0G Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # N25Q128A21BF8H0G
Description  128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
Download  185 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

N25Q128A21BF8H0G Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V N25Q128A21BF8H0G Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 185 page
background image
Contents
N25Q128 - 1.8 V
2/185
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1
Serial data output (DQ1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2
Serial data input (DQ0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3
Serial Clock (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4
Chip Select (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5
Hold (HOLD) or Reset (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6
Write protect/enhanced program supply voltage (W/VPP), DQ2 . . . . . . . 18
2.7
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.8
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3
SPI Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4
SPI Protocols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1
Extended SPI protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2
Dual I/O SPI (DIO-SPI) protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3
Quad SPI (QIO-SPI) protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5
Operating features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1
Extended SPI Protocol Operating features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.1
Read Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.2
Page programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.3
Dual input fast program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.4
Dual Input Extended Fast Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.5
Quad Input Fast Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.6
Quad Input Extended Fast Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.7
Subsector erase, sector erase and bulk erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.8
Polling during a write, program or erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.9
Active power and standby power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.10
Hold (or Reset) condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2
Dual SPI (DIO-SPI) Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2.1
Multiple Read Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Similar Part No. - N25Q128A21BF8H0G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
N25Q128A23B1240E NUMONYX-N25Q128A23B1240E Datasheet
5Mb / 180P
   128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A23B1240F NUMONYX-N25Q128A23B1240F Datasheet
5Mb / 180P
   128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A23B1240G NUMONYX-N25Q128A23B1240G Datasheet
5Mb / 180P
   128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A23B12A0E NUMONYX-N25Q128A23B12A0E Datasheet
5Mb / 180P
   128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A23B12A0F NUMONYX-N25Q128A23B12A0F Datasheet
5Mb / 180P
   128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
More results

Similar Description - N25Q128A21BF8H0G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micron Technology
N25Q128A11B1241F MICRON-N25Q128A11B1241F Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
logo
Numonyx B.V
N25Q128 NUMONYX-N25Q128_1 Datasheet
5Mb / 180P
   128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
logo
Micron Technology
N25Q032A13E1241F MICRON-N25Q032A13E1241F Datasheet
5Mb / 153P
   32-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
M25PX16SOVZM6TP MICRON-M25PX16SOVZM6TP Datasheet
1Mb / 65P
   16-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
Numonyx B.V
M25PX64-VMF6TP NUMONYX-M25PX64-VMF6TP Datasheet
1Mb / 70P
   64-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25PX32 STMICROELECTRONICS-M25PX32 Datasheet
550Kb / 63P
   32-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
Numonyx B.V
M25PX16-VMN6TP NUMONYX-M25PX16-VMN6TP Datasheet
1Mb / 65P
   16-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
M25PX32 NUMONYX-M25PX32 Datasheet
1Mb / 65P
   32-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
M25PX64 NUMONYX-M25PX64 Datasheet
1Mb / 66P
   64-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial flash memory with 75 MHz SPI bus interface
NP5Q128A13ESFC0E NUMONYX-NP5Q128A13ESFC0E Datasheet
1Mb / 56P
   128-Mbit, Quad/Dual/Single Serial Interface, 128-Kbyte Sectors Phase Change Memory (PCM) with 66MHz SPI Bus Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com