Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AS168X-CB2DG015N Datasheet(PDF) 4 Page - Schurter Inc.

Part # AS168X-CB2DG015N
Description  MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

AS168X-CB2DG015N Datasheet(HTML) 4 Page - Schurter Inc.

  AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. AS168X-CB2DG015N Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
www.schurter.com
126
Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung)
Funktion
Der Neutralleitertrenner schliesst bei
manueller Einschaltung der Pole und
öffnet automatisch bei thermisch-
magnetischer Auslösung der Pole.
Add-on modules / Zusatzmodule:
Rated voltage Ue / Nennspannung Ue
Rated current In / Nennstrom In
Auxiliary contact H1 & H2 and
Signal contact S1 & S2
AC 277 V
6 A
Hilfskontakt H1 & H2 und
DC 125 V
1 A
Signalkontakt S1 & S2
DC 50 V
6 A
Functional auxiliary contact module
Type H1 (assumes the same contact position)
Actuation of the contact is determined
Type H2 (assumes the opposite position)
by the condition of the handle position
of the adjacent poles.
Funktion Hilfskontakt
Typ H1 (gleichschaltend)
Hilfskontakte schalten bei thermisch-
Typ H2 (gegenschaltend)
magnetischer Auslösung sowie
Handbetätigung synchron mit den
geschützten Polen.
Functional signal contact
Type S1 (assumes the same contact position)
The signal contact operates due to a
Type S2 (assumes the opposite position)
thermal magnetic tripping and must
be reset by hand.
Funktion Signalkontakt
Typ S1 (gleichschaltend)
Signalkontakte schalten nur bei
Typ S2 (gegenschaltend)
thermisch-magnetischer Auslösung
und sind von Hand zurückzustellen.
Relay trip module
Type
Voltage range AC/DC
Impedance at 50 Hz
Fremdauslösung
Typ
Arbeitsbereich AC/DC
Impedanz bei 50 Hz
A1
5 – 12 V
1.1
A2
10 – 24 V
4.7
A3
20 – 48 V
16
A4
40 – 110 V
63
A5
90 – 240 V
395
Function of relay trip module
When voltage is applied across the
terminals, remote tripping takes place
by a self interrupting magnetic system.
Trip delay time 8 - 16 ms.
Funktion Fremdauslösung
Beim Anlegen der Klemmenspannung
erfolgt die Auslösung durch ein
selbstunterbrechendes Magnetsystem.
Ausschaltverzögerung 8 – 16 ms.
General data / Allgemeine Daten:
Dielectric strength
AC 2000 V
Spannungsfestigkeit
AC 2000 V
Vibration resistance
IEC 60068-2-6, Test Fc
0,75 mm amplitude, 10 – 57 Hz
Schwingungsfestigkeit
0,75 mm Amplitude, 10 – 57 Hz
Shock resistance / Stossfestigkeit
IEC 60068-2-27, Test Ea
25 g / 10 ms Halfsinus
Protection against electric shock
Finger safe per IEC 529
IP20
Berührungsschutz
Fingerschutz nach IEC 529
IP20
Permissible ambient temperature
-20°C to +60°C
Zul. Umgebungstemperatur
-20°C bis +60°C
Weight / Gewichte
1 pole / 1-Pol
ca. 130 g
Switched neutral / Schaltbarer neutraler Pol
ca. 130 g
Auxiliary contact / Hilfskontakt
ca. 100 g
Signal contact / Signalkontakt
ca. 100 g
Relay trip module / Fremdauslösung
ca. 120 g
MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR
MOTOR- UND GERÄTESCHUTZSCHALTER
AS168X


Similar Part No. - AS168X-CB2DG015N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
AS168XAC1 SCHURTER-AS168XAC1 Datasheet
511Kb / 8P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 1 pole
AS168XAC2 SCHURTER-AS168XAC2 Datasheet
523Kb / 8P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 2 poles
AS168XAC2 SCHURTER-AS168XAC2 Datasheet
558Kb / 9P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 2 poles
AS168XAC2 SCHURTER-AS168XAC2_V01 Datasheet
558Kb / 9P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 2 poles
AS168XAC3 SCHURTER-AS168XAC3 Datasheet
528Kb / 8P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 3 poles
More results

Similar Description - AS168X-CB2DG015N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Altech corporation
2BU05R ALTECH-2BU05R Datasheet
140Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
2CU05R ALTECH-2CU05R Datasheet
140Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
3DU05R ALTECH-3DU05R Datasheet
143Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
1CU05R ALTECH-1CU05R Datasheet
128Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
2DU05R ALTECH-2DU05R Datasheet
142Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
3BU05R ALTECH-3BU05R Datasheet
142Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
3CU05R ALTECH-3CU05R Datasheet
142Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
logo
Schneider Electric
MG27338 SCHNEIDER-MG27338 Datasheet
52Kb / 1P
   SUPPLEMENTARY PROTECTOR 277V 40A 1P
logo
Altech corporation
TR-11CX630.5A ALTECH-TR-11CX630.5A Datasheet
483Kb / 3P
   UL1077 Recognized Supplementary Protector/ Circuit Breaker for Equipment
logo
List of Unclassifed Man...
HBLDS6SSAC ETC2-HBLDS6SSAC Datasheet
891Kb / 12P
   Manual Motor Controllers and Disconnects
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com