Electronic Components Datasheet Search |
|
AS168X-CB4DG400N Datasheet(PDF) 4 Page - Schurter Inc. |
|
AS168X-CB4DG400N Datasheet(HTML) 4 Page - Schurter Inc. |
4 / 9 page www.schurter.com 126 Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung) Funktion Der Neutralleitertrenner schliesst bei manueller Einschaltung der Pole und öffnet automatisch bei thermisch- magnetischer Auslösung der Pole. Add-on modules / Zusatzmodule: Rated voltage Ue / Nennspannung Ue Rated current In / Nennstrom In Auxiliary contact H1 & H2 and Signal contact S1 & S2 AC 277 V 6 A Hilfskontakt H1 & H2 und DC 125 V 1 A Signalkontakt S1 & S2 DC 50 V 6 A Functional auxiliary contact module Type H1 (assumes the same contact position) Actuation of the contact is determined Type H2 (assumes the opposite position) by the condition of the handle position of the adjacent poles. Funktion Hilfskontakt Typ H1 (gleichschaltend) Hilfskontakte schalten bei thermisch- Typ H2 (gegenschaltend) magnetischer Auslösung sowie Handbetätigung synchron mit den geschützten Polen. Functional signal contact Type S1 (assumes the same contact position) The signal contact operates due to a Type S2 (assumes the opposite position) thermal magnetic tripping and must be reset by hand. Funktion Signalkontakt Typ S1 (gleichschaltend) Signalkontakte schalten nur bei Typ S2 (gegenschaltend) thermisch-magnetischer Auslösung und sind von Hand zurückzustellen. Relay trip module Type Voltage range AC/DC Impedance at 50 Hz Fremdauslösung Typ Arbeitsbereich AC/DC Impedanz bei 50 Hz A1 5 – 12 V 1.1 Ω A2 10 – 24 V 4.7 Ω A3 20 – 48 V 16 Ω A4 40 – 110 V 63 Ω A5 90 – 240 V 395 Ω Function of relay trip module When voltage is applied across the terminals, remote tripping takes place by a self interrupting magnetic system. Trip delay time 8 - 16 ms. Funktion Fremdauslösung Beim Anlegen der Klemmenspannung erfolgt die Auslösung durch ein selbstunterbrechendes Magnetsystem. Ausschaltverzögerung 8 – 16 ms. General data / Allgemeine Daten: Dielectric strength AC 2000 V Spannungsfestigkeit AC 2000 V Vibration resistance IEC 60068-2-6, Test Fc 0,75 mm amplitude, 10 – 57 Hz Schwingungsfestigkeit 0,75 mm Amplitude, 10 – 57 Hz Shock resistance / Stossfestigkeit IEC 60068-2-27, Test Ea 25 g / 10 ms Halfsinus Protection against electric shock Finger safe per IEC 529 IP20 Berührungsschutz Fingerschutz nach IEC 529 IP20 Permissible ambient temperature -20°C to +60°C Zul. Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Weight / Gewichte 1 pole / 1-Pol ca. 130 g Switched neutral / Schaltbarer neutraler Pol ca. 130 g Auxiliary contact / Hilfskontakt ca. 100 g Signal contact / Signalkontakt ca. 100 g Relay trip module / Fremdauslösung ca. 120 g MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR MOTOR- UND GERÄTESCHUTZSCHALTER AS168X |
Similar Part No. - AS168X-CB4DG400N |
|
Similar Description - AS168X-CB4DG400N |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |