Electronic Components Datasheet Search |
|
AS168X-CB2H450N Datasheet(PDF) 1 Page - Schurter Inc. |
|
AS168X-CB2H450N Datasheet(HTML) 1 Page - Schurter Inc. |
1 / 9 page www.schurter.com 123 Produktebeschreibung Der AS168X ist ein thermisch magnetischer Hochleistungs CBE, der in der Lage ist, bei Kurzschluss-Abschaltungen den Durchlass-Strom drastisch zu reduzieren. Die Serie ist erhältlich in Ausführungen mit einem bis vier geschützten Polen, die in Wechselstrom- oder Gleich- stromnetzen eingesetzt werden können. Mehrpolige CBE sind intern und beim Kipphebel mechanisch verbunden, um gleichzeitiges Schal- ten zu gewährleisten. Dies gilt auch für eine Kombination mit dem schaltbaren Null-Leiter Pol. Raffiniert konstruierte Liftklemmen auf der Eingangs- und Abgangsseite ermöglichen einen bequemen Netz- und Lastanschluss. Die Klemmen sind zum Anschluss von Leitern mit 1,5 bis 25 mm2 Querschnitt geeignet, (AWG #16...4). Der AS168X ist einsetzbar als Geräteschutzschalter nach UL 1077 / EN 60934 oder als Motorschutzschalter nach UL 508 bzw. CSA 22.2 14. Der Schalter ist somit vielseitig einsetzbar und eignet sich für folgende Funktionen: • Motor overload protection (thermisch und magnetisch) • Motor starting across-the-line (direct-on-line) • Motor starting with motor disconnect (cos phi 0,4 – 0,5) • Motor group installation (short capacity 5 kA) • Control circuits Zubehör • Hilfskontakte Jedes Modul ist mit einem Öffnungs- oder Schliesskontakt ausgerüstet. • Signalkontakt-Modul Signalkontakt Module sind intern mit dem benachbarten Pol verbunden, weisen aber keine Verbindung der Kipphebel auf. Daher schaltet dieses Modul nur beim automatischen Auslösen der benachbarten Pole, aber nicht bei manueller Betätigung. • Fremdauslösung Dieses Modul kann für die Fernauslösung der benachbarten Pole mittels eines Spannungspulses verwendet werden. • Schaltbarer Neutralleiter Pol Dieses Modul erlaubt ein automatisches Öffnen des Neutralleiters wenn die geschützten Pole auslösen. Besondere Merkmale • Exzellentes Abschaltvermögen (bis zu 10 kA) • Ermöglicht hohe Selektivitätsgrenzen durch energiebegrenzendes Schalten • Grosse Auswahl von Auslösekennlinien Anpassungsfähigkeit an die Applikations-Bedingungen • Ausführungen für Wechsel- und Gleichstrom in gleicher Gehäusegrösse • Kompakte «fingersichere» Bauweise • Einfache Montage (DIN-Schiene) Anwendungen • Industrieller Maschinenbau • Automation • Klima- und Ventilationsanlagen • Transformatoren • Stromversorgungen •Telekommunikationsanlagen • Computersysteme • Testsysteme • Medizinalgeräte Product description The AS168X is a thermal magnetic high performance CBE to IEC 934 and a «supplementary protector» to UL 1077. It is capable of drasti- cally limiting the «let-through energy» in case of short circuit interrup- tions. The series is available in units from one to four poles for use in AC and DC circuits. Multipole devices are connected internally and at the handle for simultaneous operation. This applies also to combina- tions with the switched neutral pole. Well designed screw type term- inals at line and load side are provided for safe and easy connection to line and load. They accept #16 to 4 AWG / 1,5 to 25 mm2. The AS168X is suitable as supplementary protector under UL 1077 / EN 60934 or as Manual Motor Controller according UL 508 / CSA 22.2 14. Thus the Breaker has a high versatility and is suitable for many functions: • Motor overload protection (thermal and magnetic) • Motor starting across-the-line (direct-on-line) • Motor starting with motor disconnect (cos phi 0,4 – 0,5) • Motor group installation (short capacity 5 kA) • Control circuits Accessories • Auxiliary contact module Each auxiliary contact module contains one contact, either normally open or normally closed. • Signal contact module Signal contact modules are linked internally with the protected poles but not linked at the handles. Contacts are actuated by a fault condition at the protected poles, not by the manual operation of the CBE. • Relay trip module The relay trip module can be used for remote tripping of the adjacent poles by applying a voltage to the module’s terminal. • Switched neutral pole (factory assembled) This module allows to automatically open the neutral line when the protected poles have been tripped. Features • Excellent short circuit performance (up to 10 kA) • High limits of discrimination (due to energy limitation) • Wide choice of characteristics (Adaptability) • Availability of AC and DC in the same frame size • Compact, «finger safe» design • Ease installation (on DIN rail) Applications • Industrial machines • Automation • Aircondition, ventilation • Transformers • Power supplies • Telecom systems • Computer systems • Test systems • Medical equipments MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR MOTOR- UND GERÄTESCHUTZSCHALTER AS168X |
Similar Part No. - AS168X-CB2H450N |
|
Similar Description - AS168X-CB2H450N |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |