Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SD203N700130 Datasheet(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l.

Part # SD203N700130
Description  SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD203N700130 Datasheet(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l.

  SD203N700130 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD203N700130 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD203N700130 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD203N700130 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
version 091028
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
SD20
www.shield.net
43-9
B
cable code
codice cavo
(b1)
socket
quantity
quantità
prese
max
current
corrente
max
A @ 40°C
(b5)
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)(b5)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wires
colour
colore
fili
(b6)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
52F
2
8,7
0,06
6+1 x 0,75
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
N
5
-25...+ 80
MF-HK
62F
2
10,4
0,05
6+1 x 1,00
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
N
5
-25...+ 80
MF-HK
833
4
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 8 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
CP4
6
-25...+ 80
MH-PF
835
4
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 8 x 0,34
pvc
60332-3A IEC
gy 7035
CP4
5
-15...+ 70
MH-PN
834
6
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 12 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
CP6
6
-25...+ 80
MH-PF
836
6
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 12 x 0,34
pvc
60332-3A IEC
gy 7035
CP6
5
-15...+ 70
MH-PN
845
8
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 16 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
825
8
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 16 x 0,34
pvc
60332-3A IEC
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MH-PN
875
8
10,4 (4,0)
0,05 (0,09)
2+1 x 1,00 + 16 x 0,50
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
855
8
10,4 (4,0)
0,05 (0,09)
2+1 x 1,00 + 16 x 0,50
pvc
60332-3A IEC
bk 9005
C
5
-15...+ 70
MH-PN
846
10
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 20 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
876
10
13,1 (4,0)
0,03 (0,09)
2+1 x 1,50 + 20 x 0,50
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali).
(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground.
esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b5) bigger wire value (smaller wire value);
valore del filo più grande (valore del filo più piccolo).
(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’
CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’;
colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’
CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’
C
length code
codice lunghezza
(c1)
3000
5000
MT10
MT15
MT20
cable length
lunghezza cavo
m
3
5
10
15
20
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces;
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
D
variant code
codice variante
empty space or 000
spazio vuoto o 000
005
on request
a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel ring
ghiera acciaio inox
E
second side
secondo lato
empty space
spazio vuoto
HEJM
HEJR
description
descrizione
only stripped cable
solo cavo sguainato
19p male contacts,
M23 male thread
contatti maschio 19p,
filetto M23 maschio
19p male contacts,
M23 female thread
contatti maschio 19p,
filetto M23 femmina
photo
foto
H
2 sockets | prese
4 sockets | prese
6 sockets | prese
8 sockets | prese
10 sockets | prese
socket terminal
terminale presa
7-wire
control
controllo
a 7 fili
11-wire
control
controllo
a 11 fili
M23-19p
terminal
contatto
M23-19p
15-wire
control
controllo
a 15 fili
M23-19p
terminal
contatto
M23-19p
19-wire
control
controllo
a 19 fili
M23-19p
terminal
contatto
M23-19p
23-wire
control
controllo
a 23 fili
connector
terminal
contatto
connettore
supply
alimentazione
1 (V+)
n1
bn
19
bn
19
bn
19
bn
--
3 (V-)
n2
bu
6
bu
6
bu
6
bu
--
5 (PE)
gn/ye
gn/ye
12
gn/ye
12
gn/ye
12
gn/ye
--
A signal
segnale A
4-1
n3
wh
15
wh
15
wh
15
wh
--
4-2
n4
gn
5
gn
5
gn
5
gn
--
4-3
ye
16
ye
16
ye
16
ye
--
4-4
gy
3
gy
3
gy
3
gy
--
4-5
pk
17
pk
17
pk
--
4-6
rd
2
rd
2
rd
--
4-7
bk
11
bk
--
4-8
vt
1
vt
--
4-9
wh/pk
--
4-10
wh/bu
--
B signal
segnale B
2-1
n5
gy/pk
7
gy/pk
7
gy/pk
7
gy/pk
--
2-2
n6
rd/bu
4
rd/bu
4
rd/bu
4
rd/bu
--
2-3
wh/gn
8
wh/gn
8
wh/gn
8
wh/gn
--
2-4
bn/gn
14
bn/gn
14
bn/gn
14
bn/gn
--
2-5
wh/ye
9
wh/ye
9
wh/ye
--
2-6
ye/bn
13
ye/bn
13
ye/bn
--
2-7
wh/gy
10
wh/gy
--
2-8
gy/bn
18
gy/bn
--
2-9
pk/bn
--
2-10
bn/bu
--
(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
M23-19p
male connector face view
vista frontale connettore maschio


Similar Part No. - SD203N700130

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
SD203N7 SHIELD-SD203N7 Datasheet
608Kb / 6P
   Spiderbox짰 and Distribox짰: examples of special configurations for SD and SP series
More results

Similar Description - SD203N700130

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
SD301N700100 SHIELD-SD301N700100 Datasheet
529Kb / 4P
   SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK332N700100 SHIELD-SK332N700100 Datasheet
566Kb / 4P
   SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
logo
Belden Inc.
734209-100 BELDEN-734209-100 Datasheet
107Kb / 2P
   Protective cap for M12 mounting sockets and cable sockets
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com