Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SK333N706100 Datasheet(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l.

Part # SK333N706100
Description  SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SK333N706100 Datasheet(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l.

  SK333N706100 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SK333N706100 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SK333N706100 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SK333N706100 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
version 091028
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
SK33
– SK34
www.shield.net
43-41
B
cable code
codice cavo
(b1)
socket
quantity
quantità
prese
max
current
corrente
max
A @ 40°C
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wires
colour
colore
fili
(b6)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
3F6
6
3,0
0,13
14 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MF-TK
328
6
3,0
0,13
14 x 0,34
pvc
LiYY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
MN-AE
3F9
9
3,0
0,13
20 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MF-TK
319
9
3,0
0,13
20 x 0,34
pvc
LiYY
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
230
12
3,0
0,18
26 x 0,25
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
211
15
3,0
0,18
37 x 0,25
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali).
(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground.
esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’15 sockets’; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’;
colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’15 prese’; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’
C
length code
codice lunghezza
(c1)
3000
5000
MT10
MT15
MT20
cable length
lunghezza cavo
m
3
5
10
15
20
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces;
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
D
variant code
codice variante
empty space or 000
spazio vuoto o 000
005
on request
a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel ring
ghiera acciaio inox
E
second side
secondo lato
empty space
spazio vuoto
HDLR
HEJM
description
descrizione
only stripped cable
solo cavo sguainato
14p male contacts,
7/8” male thread
contatto maschio 14p,
filetto maschio 7/8”
14p male contacts,
7/8” female thread
contatto maschio 14p,
filetto femmina 7/8”
photo
foto
H
6 sockets | prese
9 sockets | prese
12 sockets | prese
15 sockets | prese
socket terminal
terminale presa
14-wire
control
controllo
a 14 fili
7/8”-14p
terminal
terminale
7/8”-14p
20-wire
control
controllo
a 20 fili
26-wire
control
controllo
a 26 fili
32-wire
control
controllo
a 32 fili
supply
alimentazione
1 (V+)
bn
4
bn
bn
bn
3 (V-)
bu
6
bu
bu
bu
--
--
--
--
--
--
A signal
segnale A
4-1
wh
1
wh
wh
wh
4-2
gn
2
gn
gn
gn
4-11
pk
7
pk
pk
pk
4-3
ye
3
ye
ye
ye
4-4
gy
5
gy
gy
gy
4-12
rd
8
rd
rd
rd
4-5
bk
bk
bk
4-6
vt
vt
vt
4-13
wh/pk
wh/pk
wh/pk
4-7
wh/rd
wh/rd
4-8
wh/bu
wh/bu
4-14
wh/bk
wh/bk
4-9
gy/gn
4-10
pk/gn
4-15
gn/bu
B signal
segnale B
2-1
gy/pk
9
gy/pk
gy/pk
gy/pk
2-2
rd/bu
10
rd/bu
rd/bu
rd/bu
2-11
wh/ye
13
wh/ye
wh/ye
wh/ye
2-3
wh/gn
11
wh/gn
wh/gn
wh/gn
2-4
bn/gn
12
bn/gn
bn/gn
bn/gn
2-12
ye/bn
14
ye/bn
ye/bn
ye/bn
2-5
wh/gy
wh/gy
wh/gy
2-6
gy/bn
gy/bn
gy/bn
2-13
pk/bn
pk/bn
pk/bn
2-7
bn/bu
bn/bu
2-8
bn/rd
bn/rd
2-14
bn/bk
bn/bk
2-9
ye/gn
2-10
ye/pk
2-15
ye/bu
(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
7/8”-14p
male connector face view
vista frontale connettore maschio


Similar Part No. - SK333N706100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SK3331 NJSEMI-SK3331 Datasheet
75Kb / 1P
   Bipolar Transistors
SK3332 NJSEMI-SK3332 Datasheet
75Kb / 1P
   Bipolar Transistors
More results

Similar Description - SK333N706100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD301N700100 SHIELD-SD301N700100 Datasheet
529Kb / 4P
   SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
757-443-000-010 WAGO-757-443-000-010 Datasheet
183Kb / 5P
   M8 sensor/actuator box; 4-way; 3-pole; 10m connecting cable
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com