Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

REEM00300 Datasheet(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l.

Part # REEM00300
Description  M8, receptacle, with wires, frontal assembling
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

REEM00300 Datasheet(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l.

  REEM00300 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. REEM00300 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. REEM00300 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. REEM00300 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
REE
45-72
www.shield.net
M8, receptacle, contact to solder, frontal assembling
M8, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento frontale
IEC 61076-2-104 round receptacle;
from 2 to 5 poles;
male or female;
for printed circuit board or wire solder;
application with instruments, sensors, etc.
connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-104;
da 2 a 5 poli;
maschio o femmina;
per circuiti stampati o saldatura fili;
applicazione con strumentazione, sensori, ecc.
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
D
REEx xxxxx
xxx Wxxx xxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D)
contact material: golden over nickel plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3)
head temperature: -40…80°C
materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D)
materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura
grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3)
temperatura testa: -40…80°C
A
main descript
descriz. princip.
(a1)
B
no wires
senza fili
(a1)
C
contact type
tipo contatti
(a1)
D
variant
variante
(a1)
female
face view
vista frontale
femmina
cod
ing
chia
ve
gender
genere
(a6)
voltage
tensione
Vdc/ac
max
current
corrente
max
A
REEF 00300
000
W000
000
A3
F
1…60
3
REEM 00300
000
W000
000
M
REEF 00400
000
W000
000
A4
F
1…30
3
REEM 00400
000
W000
000
M
REEF 00500
000
W000
000
B5
F
1…30
3
REEM 00500
000
W000
000
M
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a6) F = female; M = male
F = femmina; M = maschio
panel hole
foro pannello
Ø P
S
8,2
7,1


Similar Part No. - REEM00300

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Recom International Pow...
REE RECOM-REE Datasheet
83Kb / 2P
   Low Cost 1W Converter
logo
Ohmite Mfg. Co.
REE OHMITE-REE Datasheet
523Kb / 3P
   (Potentiometers) Wirewound
logo
Recom International Pow...
REE-0505S RECOM-REE-0505S Datasheet
572Kb / 2P
   LOW COST 1W CONVERTER
REE-0505S RECOM-REE-0505S Datasheet
83Kb / 2P
   Low Cost 1W Converter
REE-0505S RECOM-REE-0505S_15 Datasheet
83Kb / 2P
   1 Watt SIP7 Single Output
More results

Similar Description - REEM00300

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
HDEF00250 SHIELD-HDEF00250 Datasheet
220Kb / 2P
   7/8, receptacle, with wires, frontal assembling
RDEF00300 SHIELD-RDEF00300 Datasheet
245Kb / 4P
   M12 coding A, receptacle, with wires, frontal assembling
HDSF00250 SHIELD-HDSF00250 Datasheet
224Kb / 2P
   7/8, receptacle, with wires, back assembling
RDSF00300 SHIELD-RDSF00300 Datasheet
251Kb / 4P
   M12 coding A, receptacle, with wires, back assembling
logo
Alpha Wire
GCF ALPHAWIRE-GCF Datasheet
161Kb / 2P
   M8 Female Front Mount M8 Receptacle
HCF ALPHAWIRE-HCF Datasheet
164Kb / 2P
   M8 Male Front Mount M8 Receptacle
logo
AAEON Technology
TKS-EMB-AC AAEON-TKS-EMB-AC Datasheet
243Kb / 2P
   easy assembling
logo
Molex Electronics Ltd.
847290023 MOLEX-847290023 Datasheet
299Kb / 1P
   USB-A RECEPTACLE, PANEL MOUNT BAYONET LOCK, WITH WIRES
2019/12/20
847290001 MOLEX-847290001 Datasheet
299Kb / 1P
   USB-A RECEPTACLE, PANEL MOUNT BAYONET LOCK, WITH WIRES
2019/12/20
logo
TDK Electronics
B88069X0410T502 TDK-B88069X0410T502 Datasheet
93Kb / 5P
   SSG with lead wires
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com