Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MN-PK95-02XA5 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # MN-PK95-02XA5
Description  PVC, HAR approved
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

MN-PK95-02XA5 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  MN-PK95-02XA5 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CABLES - CAVI
www.shield.net
PVC, HAR approved
Description. Conductor insulation: PVC. Outer sheath: PVC.
Application. Suitable for connections of portable appliances, where the cable can be frequently
moved and risk to be crushed. Moderate resistance to common oils. IEMMEQU approved series
according to CEI 20-22 II (IEC 60332-3A) and HAR (European Harmonization) approved series.
Limited resistance to abrasion.
Max working voltage: 300/500 V and 450/750 V. Test voltage: 2000 V and 2500 V according
to norms.
Note to table:
(a) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + yellow/green earth.
(b) colours: A = brown, blue, black, white, grey; yellow/green earth if present.
B = brown, grey, black, blue; green/yellow earth if present.
(c) HAR cable construction classification.
PVC, omologato HAR
Descrizione. Isolante conduttori: PVC. Guaina esterna: PVC.
Impiego. Adatto per collegamento di apparecchi portatili, dove il cavo è mosso frequentemente
e può rischiare di essere schiacciato. Moderata resistenza agli oli comuni. Serie omologata
IEMMEQU non propagante l’incendio secondo CEI 20-22 II (IEC 60332-3A) e serie omologata
HAR (Armonizzazione Europea). Limitata resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: 300/500 V e 450/750 V. Tensione di prova: 2000 V e 2500 V
secondo norme.
Note alla tabella:
(a) esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b) colori: A = marrone, blu, nero, bianco; giallo/verde terra se presente.
B = marrone, grigio, nero, blu; giallo/verde terra se presente.
(c) classificazione HAR della costruzione del cavo.
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MN-PK7
2x0,75
MN-PK75-02XA5
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(2+1)x0,75
MN-PK75-03GA5
51N
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
3x0,75
MN-PK75-03XB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(3+1)x0,75
MN-PK75-04GB5
52N
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
4x0,75
MN-PK75-04XB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(4+1)x0,75
MN-PK75-05GB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
2x1,00
MN-PK76-02XA5
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(2+1)x1,00
MN-PK76-03GA5
670
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
3x1,00
MN-PK76-03XB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(3+1)x1,00
MN-PK76-04GB5
6C1
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
4x1,00
MN-PK76-04XB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(4+1)x1,00
MN-PK76-05GB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(9+1)x1,00
MN-PK76-10GN5
FROR IMQ
gy 7035
N
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
2x1,50
MN-PK77-02XA5
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(2+1)x1,50
MN-PK77-03GA5
770
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
3x1,50
MN-PK77-03XB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(3+1)x1,50
MN-PK77-04GB5
771
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
4x1,50
MN-PK77-04XB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
(4+1)x1,50
MN-PK77-05GB5
FROR IMQ
gy 7035
B
5
-15...+ 70
CEI 20-22 II
MN-PK9
2x0,75
MN-PK95-02XA5
VV-F HAR
bk 9005
A
5
-15...+ 70
(2+1)x0,75
MN-PK95-03GA5
535
VV-F HAR
bk 9005
A
5
-15...+ 70
3x0,75
MN-PK95-03XB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(3+1)x0,75
MN-PK95-04GB5
54N
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
4x0,75
MN-PK95-04XB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(4+1)x0,75
MN-PK95-05GB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
2x1,00
MN-PK96-02XA5
VV-F HAR
bk 9005
A
5
-15...+ 70
(2+1)x1,00
MN-PK96-03GA5
678
VV-F HAR
bk 9005
A
5
-15...+ 70
3x1,00
MN-PK96-03XB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(3+1)x1,00
MN-PK96-04GB5
679
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
4x1,00
MN-PK96-04XB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(4+1)x1,00
MN-PK96-05GB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(9+1)x1,00
MN-PK96-10GN5
VV-F HAR
bk 9005
N
5
-15...+ 70
2x1,50
MN-PK97-02XA5
VV-F HAR
bk 9005
A
5
-15...+ 70
(2+1)x1,50
MN-PK97-03GA5
778
VV-F HAR
bk 9005
A
5
-15...+ 70
3x1,50
MN-PK97-03XB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(3+1)x1,50
MN-PK97-04GB5
779
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
4x1,50
MN-PK97-04XB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
(4+1)x1,50
MN-PK97-05GB5
VV-F HAR
bk 9005
B
5
-15...+ 70
MN-PK
33 MN-P
20080908_1.pdf 59
08/09/2008 17.55.53


Similar Part No. - MN-PK95-02XA5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pericom Semiconductor C...
MN-2.5V PERICOM-MN-2.5V Datasheet
736Kb / 4P
   2.5V CMOS SSXO
MN-3.3V PERICOM-MN-3.3V Datasheet
671Kb / 4P
   3.3V CMOS SSXO
logo
SHIELD s.r.l.
MN-AE SHIELD-MN-AE Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
MN-AE7 SHIELD-MN-AE7 Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
MN-AE71-02XA5 SHIELD-MN-AE71-02XA5 Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
More results

Similar Description - MN-PK95-02XA5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
MF-RK SHIELD-MF-RK Datasheet
65Kb / 1P
   PUR / PVC, approved ADR
MR-PK SHIELD-MR-PK Datasheet
89Kb / 1P
   Rubber, rubber insulation, RN-F series, HAR approved
MN-UK SHIELD-MN-UK Datasheet
77Kb / 1P
   PVC, HAR-UL-CSA tri-norm, 600 V
logo
HB Electronic Component...
MR16-36PCS-W3-GU10 HB-MR16-36PCS-W3-GU10 Datasheet
548Kb / 2P
   CE Approved
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
P2022B NKK-P2022B Datasheet
491Kb / 4P
   Internationally Approved Toggles
logo
List of Unclassifed Man...
JWS21RAA ETC2-JWS21RAA Datasheet
537Kb / 6P
   Internationally Approved Rockers
09120053101 ETC2-09120053101 Datasheet
642Kb / 1P
   Har - bus 64
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
JPM16B-A NKK-JPM16B-A Datasheet
182Kb / 5P
   Internationally Approved Pushbuttons
JWS11RAA-A NKK-JWS11RAA-A Datasheet
351Kb / 6P
   Internationally Approved Rockers
P2011 NKK-P2011 Datasheet
172Kb / 4P
   Internationally Approved Toggles
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com