Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MP-BK75-18XC5 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # MP-BK75-18XC5
Description  PVC, CEI 20-22 II
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

MP-BK75-18XC5 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  MP-BK75-18XC5 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. MP-BK75-18XC5 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.shield.net
CABLES - CAVI
PVC, CEI 20-22 II
shielded
Description. Conductor insulation: special PVC, separation soft tape, tinned copper braid, min.
coverage 85%, EMC 89/336/EC. Outer sheath: special PVC.
Application. Suitable for industrial application connection. It reduces EMI (Electromagnetic
Interferences) noises up to 100 kHz caused by power lines and by inductive circuits such as
electrovalves, motors, transformers, etc., see paragraph “Signal Transmission Noises” in the
section “General Information”. Moderate resistance to common oils. Flame resistance degree:
CEI 20-22 II and IEC 60332-3A. Limited resistance to abrasion.
Max working voltage: 300 V. Test voltage: 1500 V up to 0,25 mm2, 2000 V over.
Note to table:
(a) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + yellow/green earth; s = shielding.
(b) colours: A = brown, blue, black, white, grey; yellow/green earth if present.
C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section “General Information”.
N = black with white numbers; yellow/green earth if present.
(c) DIN / VDE cable construction classification.
PVC, CEI 20-22 II
con schermo
Descrizione. Isolante conduttori: PVC speciale, nastro morbido di separazione, schermo
a treccia in rame stagnato, copertura minima 85%, EMC 89/336/CE. Guaina esterna: PVC
speciale.
Impiego. Adatto per collegamenti in macchinari industriali. Riduce disturbi EMI (Interferenze
Elettromagnetiche) fino a 100 kHz generati da linee di potenza e da circuiti induttivi come
elettrovalvole, motori, trasformatori, ecc., v. paragrafo “Disturbi di Trasmissione Segnali” nella
sezione “Informazioni Generali”. Moderata resistenza agli oli comuni. Grado di resistenza alla
fiamma: CEI 20-22 II e IEC 60332-3A. Limitata resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: 300V. Tensione di prova: 1500V fino a 0,25mm2, 2000V oltre.
Note alla tabella:
(a) esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.
(b) colori: A = marrone, blu, nero, bianco, grigio; terra giallo/verde se presente.
C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione “Informazioni Generali”.
N = nero con numeri bianchi; terra giallo/verde se presente.
(c) classificazione DIN / VDE della costruzione del cavo.
MP-BK
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MP-BK7
[2x0,50]s
MP-BK74-02XC5
407
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(2+1)x0,50]s
MP-BK74-03GA5
480
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[3x0,50]s
MP-BK74-03XA5
481
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(3+1)x0,50]s
MP-BK74-04GA5
482
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[4x0,50]s
MP-BK74-04XA5
483
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(4+1)x0,50]s
MP-BK74-05GA5
484
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[5x0,50]s
MP-BK74-05XA5
485
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[6x0,50]s
MP-BK74-06XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(6+1)x0,50]s
MP-BK74-07GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[7x0,50]s
MP-BK74-07XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[8x0,50]s
MP-BK74-08XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(9+1)x0,50]s
MP-BK74-10GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[10x0,50]s
MP-BK74-10XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(11+1)x0,50]s
MP-BK74-12GN5
498
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[12x0,50]s
MP-BK74-12XC5
488
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[14x0,50]s
MP-BK74-14XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(15+1)x0,50]s
MP-BK74-16GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[16x0,50]s
MP-BK74-16XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(17+1)x0,50]s
MP-BK74-18GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[18x0,50]s
MP-BK74-18XC5
489
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[20x0,50]s
MP-BK74-20XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[25x0,50]s
MP-BK74-25XC5
490
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[37x0,50]s
MP-BK74-37XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[2x0,75]s
MP-BK75-02XA5
546
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(2+1)x0,75]s
MP-BK75-03GA5
551
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[3x0,75]s
MP-BK75-03XA5
552
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(3+1)x0,75]s
MP-BK75-04GA5
555
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[4x0,75]s
MP-BK75-04XA5
556
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(4+1)x0,75]s
MP-BK75-05GA5
557
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[5x0,75]s
MP-BK75-05XA5
558
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[6x0,75]s
MP-BK75-06XC5
559
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(6+1)x0,75]s
MP-BK75-07GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[7x0,75]s
MP-BK75-07XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[8x0,75]s
MP-BK75-08XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(9+1)x0,75]s
MP-BK75-10GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[10x0,75]s
MP-BK75-10XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(11+1)x0,75]s
MP-BK75-12GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[12x0,75]s
MP-BK75-12XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[14x0,75]s
MP-BK75-14XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(15+1)x0,75]s
MP-BK75-16GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[16x0,75]s
MP-BK75-16XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(17+1)x0,75]s
MP-BK75-18GN5
LiYCY
gy 7035
N
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[18x0,75]s
MP-BK75-18XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[20x0,75]s
MP-BK75-20XC5
LiYCY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[2x1,00]s
MP-BK76-02XA5
650
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(2+1)x1,00]s
MP-BK76-03GA5
651
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[3x1,00]s
MP-BK76-03XA5
652
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(3+1)x1,00]s
MP-BK76-04GA5
655
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[4x1,00]s
MP-BK76-04XA5
656
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
[(4+1)x1,00]s
MP-BK76-05GA5
657
LiYCY
gy 7035
A
5
-25...+ 80
CEI 20-22 II
33 MP-B 1
20080908_1.pdf 64
08/09/2008 17.55.54


Similar Part No. - MP-BK75-18XC5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
MP-040040-25-8A MACOM-MP-040040-25-8A Datasheet
2Mb / 48P
   Label format - Old format order code cross reference
MP-064064-25-8A MACOM-MP-064064-25-8A Datasheet
2Mb / 48P
   Label format - Old format order code cross reference
MP-080080-10-8A MACOM-MP-080080-10-8A Datasheet
2Mb / 48P
   Label format - Old format order code cross reference
MP-089047-10-8A MACOM-MP-089047-10-8A Datasheet
2Mb / 48P
   Label format - Old format order code cross reference
MP-095080-25-8A MACOM-MP-095080-25-8A Datasheet
2Mb / 48P
   Label format - Old format order code cross reference
More results

Similar Description - MP-BK75-18XC5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
MN-AE SHIELD-MN-AE Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
logo
Belden Inc.
9431 BELDEN-9431 Datasheet
211Kb / 2P
   Electronic, 20 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG
01-20-2023
logo
Sumida Corporation
CEI-128 SUMIDA-CEI-128 Datasheet
62Kb / 1P
   CEI-128,CEE156
logo
General Cable Technolog...
C4015A GENERAL-C4015A Datasheet
73Kb / 1P
   4P 22 SOLID TC SR-PVC PVC
E1000S GENERAL-E1000S Datasheet
73Kb / 1P
   2C 22 SOLID BC SR-PVC PVC
10/29/2007
C9015A GENERAL-C9015A Datasheet
71Kb / 1P
   15C 22 AWG 7/30 TC PVC / PVC
C6036A GENERAL-C6036A Datasheet
74Kb / 1P
   6SP 22 SOLID TC PVC/PVC Computer Cable
C9011A GENERAL-C9011A Datasheet
71Kb / 1P
   4C 22 AWG 7/30 TC PVC / PVC
C9017A GENERAL-C9017A Datasheet
71Kb / 1P
   25C 22 AWG 7/30 TC PVC / PVC
C9009A GENERAL-C9009A Datasheet
70Kb / 1P
   2C 22 AWG 7/30 TC PVC / PVC
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com