Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PSD853F3VA-90JT Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Part # PSD853F3VA-90JT
Description  Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 8-bit MCUs, 5 V
Download  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F3VA-90JT Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics PSD853F3VA-90JT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 128 page
background image
List of tables
PSD8XXFX
8/128
Doc ID 7833 Rev 7
Table 49.
CPLD combinatorial timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 50.
CPLD macrocell Synchronous clock mode timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 51.
CPLD macrocell synchronous clock mode timing (3 V devices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 52.
CPLD macrocell asynchronous clock mode timing (5 V devices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 53.
CPLD macrocell Asynchronous clock mode timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 54.
Input macrocell timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 55.
input macrocell timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 56.
READ timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 57.
READ timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 58.
WRITE timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 59.
WRITE timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 60.
Program, WRITE and Erase times (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 61.
Program, WRITE and Erase times (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 62.
Port A Peripheral Data mode READ timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 63.
Port A Peripheral Data mode READ timing (3V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 64.
Port A Peripheral Data mode WRITE timing (5 V devices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 65.
Port A Peripheral Data mode WRITE timing (3 V devices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 66.
Reset (RESET) timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 67.
Reset (RESET) timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 68.
ISC timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 69.
ISC timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 70.
Power-down timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 71.
Power-down timing (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 72.
PQFP52 - 52-pin plastic quad flat package mechanical dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Table 73.
PLCC52-52-lead plastic lead chip carrier mechanical dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table 74.
TQFP64 - 64-lead thin quad flatpack, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 75.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Table 76.
PQFP52 connections (see Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Table 77.
PLCC52 connections (see Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 78.
TQFP64 connections (see Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 79.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127


Similar Part No. - PSD853F3VA-90JT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
PSD853F3V-12 STMICROELECTRONICS-PSD853F3V-12 Datasheet
1Mb / 110P
   Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 5V
June 2004
PSD853F3V-12J STMICROELECTRONICS-PSD853F3V-12J Datasheet
1Mb / 103P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PSD853F3V-12JI STMICROELECTRONICS-PSD853F3V-12JI Datasheet
1Mb / 103P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PSD853F3V-12JIT STMICROELECTRONICS-PSD853F3V-12JIT Datasheet
1Mb / 103P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PSD853F3V-12JT STMICROELECTRONICS-PSD853F3V-12JT Datasheet
1Mb / 103P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
More results

Similar Description - PSD853F3VA-90JT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
PSD813F1A STMICROELECTRONICS-PSD813F1A Datasheet
1Mb / 111P
   Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 8-bit MCUs, 5 V
PSD813F2 STMICROELECTRONICS-PSD813F2 Datasheet
1Mb / 103P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PSD813F1-A STMICROELECTRONICS-PSD813F1-A Datasheet
563Kb / 120P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PSD913F2 STMICROELECTRONICS-PSD913F2 Datasheet
476Kb / 94P
   Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PSD813F2V STMICROELECTRONICS-PSD813F2V_09 Datasheet
914Kb / 109P
   Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 8-bit MCUs, 3.3 V
PSD813F2 STMICROELECTRONICS-PSD813F2 Datasheet
1Mb / 110P
   Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 5V
June 2004
PSD813F1 STMICROELECTRONICS-PSD813F1 Datasheet
1Mb / 110P
   Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 5V
PSD813F1V STMICROELECTRONICS-PSD813F1V Datasheet
1Mb / 110P
   Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 3.3V
PSD4256G6V STMICROELECTRONICS-PSD4256G6V Datasheet
756Kb / 100P
   Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 16-bit MCUs
PSD4235G2V STMICROELECTRONICS-PSD4235G2V_09 Datasheet
917Kb / 124P
   Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 16-bit MCUs (3.3 V supply)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com