Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FS100R17PE4 Datasheet(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

Part # FS100R17PE4
Description  EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS100R17PE4 Datasheet(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  FS100R17PE4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FS100R17PE4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
Technische Information / technical information
FS100R17PE4
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Wechselrichter / diode-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
7
4 :
F
$
=
$
3?@ * !P8
"112
+
"
%
$
4
%8
5
,l
0
7
4
:
F
=
5
R *
,l12
0
S
F
$
,m
"1 *
"Q R *
Q 3?@ *
!P8
"1 *
"Q R *
Q 3?@ * ! P8
,m
J
+!
0m
0m
Charakteristische Werte / characteristic values
B
%
4
$
5
$
,l *
0Q "T( *
"
,l *
0Q "T( *
"
,l *
0Q "T( *
"
"l
QJ
Q
Q !
Q
"
"
"
3?@ * !P8
3?@ *
!P8
3?@ * ! P8
\ =
F
=
,l *
0Q
l&
* J
0&X M3?@* ! P8O
"1 *
"
"T( *
! "
,12
!
0
0
0
3?@ * !P8
3?@ *
!P8
3?@ * ! P8
:
F^$
$
$
4 $
,l *
0Q
l&
* J
0&X M3?@* ! P8O
"1 *
"
"T( *
! "
W]
Q
Q
H Q
X8
X8
X8
3?@ * !P8
3?@ *
!P8
3?@ * ! P8
0
4
$
7
$
,l *
0Q
l&
* J
0&X M3?@* ! P8O
"1 *
"
"T( *
! "
<][n
HQ
Q
Q
b
b
b
3?@ * !P8
3?@ *
!P8
3?@ * ! P8
,
;#
5
4
Q f
%
&
EVg'
QH!
&;
h
$
$ ;#
5
4
Q
4
=
%
&
iRDCE[ *
;&M e O &
ij][DC[ *
;&M e O
EV'k
Q !
&;
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Charakteristische Werte / characteristic values
B
L
5
3' * !P8
op
!Q
=Z
0 5
4
$
qrr
qrr
3' *
P8Q
qrr * H
Z
s &
!
!
t
"
$
5
3' * !P8
7op
Q
;
I ;
I
o *
op B uIopvprM &3o
&M
JQ !
OOw
Iopvpr
+!
I ;
I
o *
op B uIopvxrM &3o
&M
JQ !
OOw
Iopvxr
H
I ;
I
o *
op B uIopvqrrM &3o
&M
JQ !
OOw
Iopvqrr
H
Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.


Similar Part No. - FS100R17PE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
FS100R17KE3 EUPEC-FS100R17KE3 Datasheet
288Kb / 7P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
logo
Infineon Technologies A...
FS100R17KS4F INFINEON-FS100R17KS4F Datasheet
531Kb / 9P
   EconoPACK3 module with fast IGBT2 and SiC Diode for high frequency switching and NTC
2011-04-07 revision:3.1
FS100R17N3E4 INFINEON-FS100R17N3E4 Datasheet
691Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
logo
Inchange Semiconductor ...
FS100R17N3E4 ISC-FS100R17N3E4 Datasheet
463Kb / 5P
   IGBT Modules
logo
Infineon Technologies A...
FS100R17N3E4_B11 INFINEON-FS100R17N3E4_B11 Datasheet
542Kb / 9P
   Modul mitt Trench/Feldstopp IGB4
2012-01-13 revision:2.0
More results

Similar Description - FS100R17PE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS150R17PE4 INFINEON-FS150R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FS150R17N3E4_B11 INFINEON-FS150R17N3E4_B11 Datasheet
696Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.0
FD200R12PT4_B6 INFINEON-FD200R12PT4_B6 Datasheet
834Kb / 10P
   EconoPACK 4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
FS150R17N3E4 INFINEON-FS150R17N3E4 Datasheet
693Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS100R17N3E4 INFINEON-FS100R17N3E4 Datasheet
691Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS225R17OE4 INFINEON-FS225R17OE4 Datasheet
711Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.1
FS450R17OE4 INFINEON-FS450R17OE4 Datasheet
702Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.0
FS100R07N2E4_B11 INFINEON-FS100R07N2E4_B11 Datasheet
645Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2017-04-13
FS300R17OE4 INFINEON-FS300R17OE4 Datasheet
647Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2016-03-02 revision:V3.2
FS225R12OE4 INFINEON-FS225R12OE4 Datasheet
712Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com