Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FF600R12IP4 Datasheet(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF600R12IP4
Description  PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF600R12IP4 Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  FF600R12IP4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF600R12IP4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
Technische Information / technical information
FF600R12IP4
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
3
+AM2 :
3
Q
3S
3
+AM2 :
3
Q
3S
3
+AM2 :
3
Q
3S
3
+AM2 :
3
Q
3S
4
3 $
+AM2 +
Q
S
4
3 $
+AM2 +
Q
S
4
3 $
+AM2 +
Q
S
4
3 $
+AM2 +
Q
S
;-, * QGWSE ;-cc * QGWS
;-, * QGWSE ;-cc * QGWS
;-, * QGWSE ;-cc * QGWS
;-, * QGWSE ;-cc * QGWS
"W( * a P "E +' * /
E "'( * /
"
"W( * a P "E +' * /
E "'( * /
"
"W( * a P "E +' * /
E "'( * /
"
"W( * a P "E +' * /
E "'( * /
"
GW w]y
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
40
60
80
100
120
140
160
180
;-,E 2=> *
PT
;-,E 2=> * P T
;-ccE 2=> *
PT
;-ccE 2=> * P T
2
:# ! 4
+AM2 :
3
2
:# ! 4
+AM2 :
3
2
:# ! 4
+AM2 :
3
2
:# ! 4
+AM2 :
3
3 !
!
+AM2
3 !
!
+AM2
3 !
!
+AM2
3 !
!
+AM2
‚JYi' * Q S
‚JYi' * Q S
‚JYi' * Q S
‚JYi' * Q S
w y
0,001
0,01
0,1
1
10
0,1
1
10
100
‚JYi' +AM2
\wC&8:y
\w y
E
E
E
E
EP
E P
E/
E/
3
GL 84#
3 +AM2 :
QGM @ S
3
GL 84#
3 +AM2 :
QGM @ S
3
GL 84#
3 +AM2 :
QGM @ S
3
GL 84#
3 +AM2 :
QGM @ S
$
+AM2
QGM @ S
$
+AM2
QGM @ S
$
+AM2
QGM @ S
$
+AM2
QGM @ S
+' * Q"'(S
+' * Q"'(S
+' * Q"'(S
+' * Q"'(S
"W( * a P "E GW-cc *
]E 2=> * P T
"W( * a P "E GW-cc *
]E 2=> * P T
"W( * a P "E GW-cc *
]E 2=> * P T
"W( * a P "E GW-cc *
]E 2=> * P T
"'( w"y
0
200
400
600
800 1000 1200 1400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
+'E
+'E
3
%
3
8
%
:
3
Q
3S
%
3
8
%
:
3
Q
3S
%
3
8
%
:
3
Q
3S
%
3
8
%
:
3
Q
3S
4
3
Q
S
4
3
Q
S
4
3
Q
S
4
3
Q
S
+n * Q"nS
+n * Q"nS
+n * Q"nS
+n * Q"nS
"n w"y
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
2=> * PT
2=> *
PT
2=> * P T


Similar Part No. - FF600R12IP4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK2 Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.4
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4 Datasheet
1Mb / 30P
   E v a l u a t i o n D r i v e r B o a r d f o r 1 2 0 0 V PrimePACK™
2008-05 V1.0
FF600R12IP4V INFINEON-FF600R12IP4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
revision: 2.0 2013-11-26
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4_13 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK2 Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.4
More results

Similar Description - FF600R12IP4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF450R12IE4 INFINEON-FF450R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-14 revision:2.4
FF600R12IE4 INFINEON-FF600R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-14 revision:2.4
FF1400R12IP4 INFINEON-FF1400R12IP4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-13 revision:2.4
FF100R12MT4 INFINEON-FF100R12MT4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-12 revision:2.3
FF900R12IE4V INFINEON-FF900R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FF600R12IE4V INFINEON-FF600R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FF650R17IE4DP_B2 INFINEON-FF650R17IE4DP_B2 Datasheet
621Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
FF1000R17IE4DP_B2 INFINEON-FF1000R17IE4DP_B2 Datasheet
627Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
FF900R12IE4P INFINEON-FF900R12IE4P Datasheet
641Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-31 revision:V2.0
FF900R12IP4P INFINEON-FF900R12IP4P Datasheet
641Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-30 revision:V2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com