Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FS25R12W1T4 Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Part # FS25R12W1T4
Description  EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS25R12W1T4 Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  FS25R12W1T4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FS25R12W1T4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
Technische Information / technical information
FS25R12W1T4
IGBT-Module
IGBT-modules
prepared by: DK
approved by: MB
date of publication: 2009-10-30
revision: 2.1
Vorläufige Daten
preliminary data
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
I† = f (V†Š)
I† = f (V†Š)
I† = f (V†Š)
I† = f (V†Š)
V•Š = 15 V
V•Š = 15 V
V•Š = 15 V
V•Š = 15 V
V†Š [V]
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
TÝÎ = 25°C
TÝÎ = 125°C
TÝÎ = 150°C
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
I† = f (V†Š)
I† = f (V†Š)
I† = f (V†Š)
I† = f (V†Š)
TÝÎ = 150°C
TÝÎ = 150°C
TÝÎ = 150°C
TÝÎ = 150°C
V†Š [V]
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
V•Š = 19V
V•Š = 17V
V•Š = 15V
V•Š = 13V
V•Š = 11V
V•Š = 9V
Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
I† = f (V•Š)
I† = f (V•Š)
I† = f (V•Š)
I† = f (V•Š)
V†Š = 20 V
V†Š = 20 V
V†Š = 20 V
V†Š = 20 V
V•Š [V]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
TÝÎ = 25°C
TÝÎ = 125°C
TÝÎ = 150°C
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
switching losses IGBT-inverter (typical)
switching losses IGBT-inverter (typical)
switching losses IGBT-inverter (typical)
EÓÒ = f (I†), EÓËË = f (I†)
EÓÒ = f (I†), EÓËË = f (I†)
EÓÒ = f (I†), EÓËË = f (I†)
EÓÒ = f (I†), EÓËË = f (I†)
V•Š = ±15 V, R•ÓÒ = 20 Â, R•ÓËË = 20 Â, V†Š = 600 V
V•Š = ±15 V, R•ÓÒ = 20 Â, R•ÓËË = 20 Â, V†Š = 600 V
V•Š = ±15 V, R•ÓÒ = 20 Â, R•ÓËË = 20 Â, V†Š = 600 V
V•Š = ±15 V, R•ÓÒ = 20 Â, R•ÓËË = 20 Â, V†Š = 600 V
I† [A]
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
EÓÒ, TÝÎ = 125°C
EÓËË, TÝÎ = 125°C
EÓÒ, TÝÎ = 150°C
EÓËË, TÝÎ = 150°C


Similar Part No. - FS25R12W1T4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS25R12W1T4 INFINEON-FS25R12W1T4 Datasheet
788Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench
2013-10-16 revision:2.1
FS25R12W1T4 INFINEON-FS25R12W1T4_13 Datasheet
788Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench
2013-10-16 revision:2.1
FS25R12W1T4_B11 INFINEON-FS25R12W1T4_B11 Datasheet
570Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2010-08-09 revision:2.0
FS25R12W1T4_B11 INFINEON-FS25R12W1T4_B11 Datasheet
676Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.0
FS25R12W1T4_B11 INFINEON-FS25R12W1T4_B11_13 Datasheet
676Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.0
More results

Similar Description - FS25R12W1T4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS50R12W2T4 INFINEON-FS50R12W2T4 Datasheet
494Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-10-30 rev 2.4
FS35R12W1T4 INFINEON-FS35R12W1T4 Datasheet
444Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-10-30- rev 2.1
FS35R12W1T4_B11 INFINEON-FS35R12W1T4_B11 Datasheet
571Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2010-08-09 revision:2.0
FS50R12W2T4_B11 INFINEON-FS50R12W2T4_B11 Datasheet
637Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2009-11-12 rev 2.1
FS75R12W2T4 INFINEON-FS75R12W2T4 Datasheet
494Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2009-10-30 rev 2.3
FS25R12W1T4_B11 INFINEON-FS25R12W1T4_B11 Datasheet
570Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2010-08-09 revision:2.0
FS75R17W2E4P_B11 INFINEON-FS75R17W2E4P_B11 Datasheet
613Kb / 14P
   EasyPACK™ module with Trench/Fieldstop IGBT4 and emitter controlled 4 diode and PressFIT / NTC / TIM
Revision 1.00 2022-06-27
FP10R12W1T4_B3 INFINEON-FP10R12W1T4_B3 Datasheet
571Kb / 10P
   EasyPIM module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-12-08 revision:2.4
FS100R07N2E4 INFINEON-FS100R07N2E4 Datasheet
536Kb / 9P
   EconoPACK2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2011-04-14 revision:2.0
FF900R12IE4 INFINEON-FF900R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK3 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-08-14 revision:2.4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com