Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BE05-1A71-V_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # BE05-1A71-V_DE
Description  (deutsch) BE Reed Relay
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

BE05-1A71-V_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  BE05-1A71-V_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic BE05-1A71-V_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic BE05-1A71-V_DE Datasheet HTML 3Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MEDER electronic AG
Friedrich-List-Strasse 6
D-78234 Engen-Welschingen
Telefon
+49(0)7733 / 9487 0
Faxnr.
+49(0)7733 / 9487-32
Unser E- info@meder.com
BE05-1A71-V
8805171300
Artikelnr.:
Internet: http://www.meder.com
Artikel:
Universal Reedrelais mit Kunststoffgehäuse
1 Schließer
Anschluss / Montage
Bedingung
Min.
Typ.
Max.
Einheit
Anschlussart
Lötpins
elektrische Verbindung
Montageart
Printmontage
Bauteilbefestigung
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min.
Typ.
Max.
Einheit
Ohm
380
310
345
Spulenwiderstand
VDC
5
Spulenspannung
mW
72
Nennleistung
VDC
3,5
Anzugsspannung
VDC
0,28
Abfallspannung
Kontaktdaten 71
Ko
Bedingung
Min.
Typ.
Max.
Einheit
Kontakt-Nr.
71/7
Kontakt-Form
A
W
10
Schaltleistung
Kombinationen von Schalt-Spannung und -Strom
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
V
200
Schaltspannung (>14 AT)
DC or Peak AC
A
0,5
Schaltstrom
DC or Peak AC
A
1,75
Transportstrom
DC or Peak AC
mOhm
150
Kontaktwiderstand statisch
bei 40% Übererregung
Anfangswert
mOhm
200
Kontaktwiderstand dynamisch
Spitzenwert 1,5 ms nach Erregung
Anfangswert
mOhm
20
Kontaktwiderstand dynamisch
Differenzwert 1,5 ms nach Erregung
GOhm
1.000
Isolationswiderstand
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
VDC
250
Durchbruchspannung (15-25 AT)
gemäß IEC 255-5
ms
0,5
Schaltzeit inklusive Prellen
gemessen mit 40% Übererregung
ms
0,1
Abfallzeit
gemessen ohne Spulenerregung
pF
0,2
Kapazität
@ 10 kHz
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
4. Januar 2005 Seite
1
04.01.05
Geändert am:
WKOVACS
Neuanlage von
04.01.05
Geändert von:
04.01.05
Neuanlage a
Version:


Similar Part No. - BE05-1A71-V_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE05-1A71-V MEDER-BE05-1A71-V Datasheet
145Kb / 1P
   BE Reed Relay
logo
Standex Electronics, In...
BE05-1A71-V STANDEX-BE05-1A71-V Datasheet
168Kb / 2P
   BE Series Reed Relay
Version: 02
More results

Similar Description - BE05-1A71-V_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE12-1A66-M_DE MEDER-BE12-1A66-M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE24-2A66-P_DE MEDER-BE24-2A66-P_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A31-P_DE MEDER-BE05-2A31-P_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2E85-M_DE MEDER-BE05-2E85-M_DE Datasheet
158Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A85-M_DE MEDER-BE12-1A85-M_DE Datasheet
99Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1C90-M_DE MEDER-BE12-1C90-M_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-2A85-M_DE MEDER-BE12-2A85-M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A85-P_DE MEDER-BE05-2A85-P_DE Datasheet
119Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A85-PHI_DE MEDER-BE05-2A85-PHI_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A66-1B66-M_DE MEDER-BE12-1A66-1B66-M_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A66-V_DE MEDER-BE12-1A66-V_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com