Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BE05-1E66-M_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # BE05-1E66-M_DE
Description  (deutsch) BE Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

BE05-1E66-M_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  BE05-1E66-M_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic BE05-1E66-M_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BE05-1E71-M
BE05-1E66-M
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8805171700
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
(
1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen
Schock
(
von 10 - 2000 Hz
Vibration
2
'+
Arbeitstemperatur
2
'
Lagertemperatur
2
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
(
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Kunststoffstange a 39 Stk.
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
02.12.10
WKOVACS
03
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
CRUF
Freigegeben von:
Freigegeben von:
16.02.11
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - BE05-1E66-M_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE05-1E66-M MEDER-BE05-1E66-M Datasheet
168Kb / 2P
   BE Reed Relay
logo
Standex Electronics, In...
BE05-1E66-M STANDEX-BE05-1E66-M Datasheet
386Kb / 2P
   BE Series Reed Relay
Version: 06 13.12.16
More results

Similar Description - BE05-1E66-M_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE12-1A66-M_DE MEDER-BE12-1A66-M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE24-2A66-P_DE MEDER-BE24-2A66-P_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A31-P_DE MEDER-BE05-2A31-P_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2E85-M_DE MEDER-BE05-2E85-M_DE Datasheet
158Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A85-M_DE MEDER-BE12-1A85-M_DE Datasheet
99Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1C90-M_DE MEDER-BE12-1C90-M_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-2A85-M_DE MEDER-BE12-2A85-M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A85-P_DE MEDER-BE05-2A85-P_DE Datasheet
119Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A85-PHI_DE MEDER-BE05-2A85-PHI_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A66-1B66-M_DE MEDER-BE12-1A66-1B66-M_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A66-V_DE MEDER-BE12-1A66-V_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com