Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BE05-2E85-M_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # BE05-2E85-M_DE
Description  (deutsch) BE Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

BE05-2E85-M_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  BE05-2E85-M_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic BE05-2E85-M_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BE05-2E85-M
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8805285700
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand S1
Spulenwiderstand S2
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 85
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!"
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
#
DC or Peak AC
Schaltspannung
$
DC or Peak AC
Schaltstrom
$
%
"&'$
100% Duty Cycle
Transportstrom
()*"""
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
+
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
#
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung (40-50 AT)
,
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
,
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
-
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
2
Kontaktanzahl
E - Schließer bistabil
Kontakt - Form
'$
%
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
.
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
silbermetallic
Gehäusefarbe
Metall
Gehäusematerial
Polyurethan
Vergussmasse
Cu-Legierung verzinnt
Anschlusspins
ja
Reach / RoHS Konformität
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
26.01.10
MPOTUZAK
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
27.01.10
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - BE05-2E85-M_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE05-2E85-M MEDER-BE05-2E85-M Datasheet
139Kb / 2P
   BE Reed Relay
More results

Similar Description - BE05-2E85-M_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE12-1A66-M_DE MEDER-BE12-1A66-M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE24-2A66-P_DE MEDER-BE24-2A66-P_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A31-P_DE MEDER-BE05-2A31-P_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A85-M_DE MEDER-BE12-1A85-M_DE Datasheet
99Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1C90-M_DE MEDER-BE12-1C90-M_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-2A85-M_DE MEDER-BE12-2A85-M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A85-P_DE MEDER-BE05-2A85-P_DE Datasheet
119Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE05-2A85-PHI_DE MEDER-BE05-2A85-PHI_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A66-1B66-M_DE MEDER-BE12-1A66-1B66-M_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
BE12-1A66-V_DE MEDER-BE12-1A66-V_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com