Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CRF05-1AS_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # CRF05-1AS_DE
Description  (deutsch) CRF Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

CRF05-1AS_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  CRF05-1AS_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic CRF05-1AS_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Artikel Nr.:
9605180020
Artikel:
CRF05-1AS
| Email: salesasia@meder.com
| Email: salesusa@meder.com
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
USA:
Asia:
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
HF Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
DC to 3GHz
Wellenwiderstand
Auf Anfrage
S-Parameter
Kontaktdaten 80/1
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Kombinationen von Schalt-Spannung u
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
bei 40% Übererregung
Kontaktwiderstand statisch
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1
Kontaktanzahl
A - Schließer
Kontakt - Form
gemäß EN 60255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
schwarz/weiss
Gehäusefarbe
Keramik + mineralisch gefültes Epoxy
Gehäusematerial
BGA solderballs D= 0,025 inches
Material Anschlusspads
ja
Magnetische Abschirmung
ja
Reach / RoHS Konformität
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen
Schock
von 10 - 2000 Hz
Vibration
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Reflow gemäß IPC/JEDEC J-STD-020
Löttemperatur Tsold
Fluxdicht
Waschfähigkeit
RF Daten, auf Anfrage
Bemerkung
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Tape & Reel / 1000 Stk.
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
27.01.11
CRUF
WKOVACS
03
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
28.07.11
CRUF
CRUF
Freigegeben von:
Freigegeben von:
27.01.11
Freigegeben am:
Freigegeben am:
29.07.11


Similar Part No. - CRF05-1AS_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
CRF05-1AS MEDER-CRF05-1AS_11 Datasheet
390Kb / 2P
   7 GHz High Frequency Reed Relay for 50ohm Impedance
More results

Similar Description - CRF05-1AS_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
CRF05-1A_DE MEDER-CRF05-1A_DE Datasheet
434Kb / 2P
   (deutsch) CRF Reed Relay
CRF03-1A MEDER-CRF03-1A Datasheet
111Kb / 2P
   CRF Reed Relay
CRF05-1A MEDER-CRF05-1A Datasheet
417Kb / 2P
   CRF Reed Relay
HM12-1B83-08_DE MEDER-HM12-1B83-08_DE Datasheet
185Kb / 2P
   (deutsch) Reed Relay
HM12-1B83-150_DE MEDER-HM12-1B83-150_DE Datasheet
169Kb / 2P
   (deutsch) Reed Relay
DIL05-1A66-11F_DE MEDER-DIL05-1A66-11F_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIP05-1A72-13DHR_DE MEDER-DIP05-1A72-13DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
HM12-1A69-06_DE MEDER-HM12-1A69-06_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM12-1A83-06-UL_DE MEDER-HM12-1A83-06-UL_DE Datasheet
147Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM12-1A83-150_DE MEDER-HM12-1A83-150_DE Datasheet
161Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com