Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DIP24-1B72-19L_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # DIP24-1B72-19L_DE
Description  (deutsch) DIP Reed Relay
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

DIP24-1B72-19L_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  DIP24-1B72-19L_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
Änderungsstand 00
04.12.2000
Typen-
bezeichnung:
DIP24-1B72-19L
MEDER electronic AG
Friedrich-List-Strasse 6
78234 Engen-Welschingen
Tel.:
Fax:
eMail:
Internet:
+49 (0) 7733 / 9487-0
+49 (0) 7733 / 9487-32
info@meder.com
www.meder.com
Sachnummer:
3224010019
Abmessungen (nicht tolerierte Maße ± 0,1mm)
Belegung 19 L Raster 2,54 / Ansicht von oben
Aufdruck
Typ
Datum-Code EN 60062
Spulendaten
Bedingungen
Min.
Typ.
Max.
Einheit
Spulenwiderstand
gemessen bei 20°C
1800
2200
W
Nennspannung
24
VDC
Anzugsspannung
1
6,8
VDC
Abfallspannung
3,6
VDC
Wiederkehr
gemessen bei 20°C
31,2
VDC
Zulässige Spulenspannung
gemessen bei 60°C
28,5
VDC
Nennleistung
ermittelt durch
Nennspannung und Nennstrom
288
mW
Kontaktdaten 72 (Form B/Dry)
Kontaktmaterial
Ruthenium
Schaltleistung
Jede Kombination der angegebenen
Schaltspannung und Schaltstrom
darf die maximal angegebene
Schaltleistung nicht übersteigen
15
W
Schaltspannung
200
VDC
Schaltstrom
1,0
A
Transportstrom
1,25
A
Statischer Kontaktwiderstand
Anfangswert gemessen mit 1,4 x AWan
150
m
W
Isolationswiderstand
RH
W 45%
10
10
W
Durchbruchspannung
250
VDC
Kapazität
ohne Test-Spule
0,3
pF
Relaisdaten
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
10
11
W
Isol. Spannung Spule/Kontakt
1,5
kVDC
Schock
½ Sinuswelle, Dauer 11ms
150
g
Vibration
10 – 2000Hz
10
g
Schaltzeit inklusive Prellen
gemessen mit 1,4 x AWan
0,5
ms
Abfallzeit
0,1
ms
Allgemeine Daten
Arbeitstemperatur
-20
70
°C
Lagertemperatur
-35
95
°C
Löttemperatur
10sek. bei
260
°C
Waschfähigkeit
fluxdicht
Gehäusematerial
mineralisch gefülltes Epoxy
Anschlusspin
Cu-Legierung verzinnt


Similar Part No. - DIP24-1B72-19L_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIP24-1B72-19L MEDER-DIP24-1B72-19L Datasheet
196Kb / 1P
   DIP Reed Relay
DIP24-1B72-19L MEDER-DIP24-1B72-19L Datasheet
433Kb / 5P
   Molded DIP
More results

Similar Description - DIP24-1B72-19L_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIP05-1A72-13DHR_DE MEDER-DIP05-1A72-13DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1C90-51QHR_DE MEDER-DIP12-1C90-51QHR_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1A66-16L_DE MEDER-DIP24-1A66-16L_DE Datasheet
93Kb / 1P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1A72-11E_DE MEDER-DIP24-1A72-11E_DE Datasheet
93Kb / 1P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP05-1A75-13Q_DE MEDER-DIP05-1A75-13Q_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1C90-51DHR_DE MEDER-DIP12-1C90-51DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP15-1A72-13L_DE MEDER-DIP15-1A72-13L_DE Datasheet
113Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A31-16L_DE MEDER-DIP12-1A31-16L_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A72-11S_DE MEDER-DIP12-1A72-11S_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A72-12DHR_DE MEDER-DIP12-1A72-12DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1C90-51D_DE MEDER-DIP24-1C90-51D_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com