Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HE24-1A83-02_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # HE24-1A83-02_DE
Description  (deutsch) HE Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

HE24-1A83-02_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  HE24-1A83-02_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic HE24-1A83-02_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
HE24-1A83-02
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8524183002
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Spulenstrom
=
Arbeitstemperatur + Eigenerwärmung
Wärmewiderstand
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 83
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!"#!##$!#%&'%## #( #)'%!
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
*
DC or Peak AC
Schaltspannung
+
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
",-"( #(
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
.
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
/
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
+
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
0
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1
Kontaktanzahl
A - Schließer
Kontakt - Form
/
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
.
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
Gehäusefarbe
Polycarbonat
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
Cu-Legierung verzinnt
Anschlusspins
nein
Magnetische Abschirmung
ja
Reach / RoHS Konformität
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
27.11.07
KOLBRICH
05
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
14.06.10
KOLBRICH
RRIPPL
Freigegeben von:
Freigegeben von:
12.03.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
14.06.10


Similar Part No. - HE24-1A83-02_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HE24-1A83-02 MEDER-HE24-1A83-02_10 Datasheet
93Kb / 2P
   HE Reed Relay
More results

Similar Description - HE24-1A83-02_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HE12-1A83-03_DE MEDER-HE12-1A83-03_DE Datasheet
101Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE12-1B83_DE MEDER-HE12-1B83_DE Datasheet
140Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE05-1B83-150_DE MEDER-HE05-1B83-150_DE Datasheet
76Kb / 1P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE06-1A83_DE MEDER-HE06-1A83_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE24-1A83-220_DE MEDER-HE24-1A83-220_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE12-1A69-02_DE MEDER-HE12-1A69-02_DE Datasheet
108Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE06-1B83-150_DE MEDER-HE06-1B83-150_DE Datasheet
161Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE24-1B69-150_DE MEDER-HE24-1B69-150_DE Datasheet
112Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE05-1A83-150_DE MEDER-HE05-1A83-150_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE12-1A83_DE MEDER-HE12-1A83_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
HE12-1A83-02_DE MEDER-HE12-1A83-02_DE Datasheet
107Kb / 2P
   (deutsch) HE Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com