Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HI05-1A85_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # HI05-1A85_DE
Description  (deutsch) HI Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

HI05-1A85_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  HI05-1A85_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic HI05-1A85_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
HI05-1A85
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3905185000
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Spulenstrom
!
=
Arbeitstemperatur + Eigenerwärmung
Wärmewiderstand
"
Induktivität
#
Anzugsspannung
#
Abfallspannung
Kontaktdaten 85
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
$%&$&&'$&()*(&&!&+!&,*( $
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
#
$ -.
100% Duty Cycle
Transportstrom
%/0%
+!&+
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
1
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
#
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
#
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
2
#
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1
Kontaktanzahl
A - Schließer
Kontakt - Form
.
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
1
<RH <45%, 100 VDC test voltage>
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
2
#
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität Spule/Kontakt
schwarz
Gehäusefarbe
PPE + PS
Gehäusematerial
Silikon
Vergussmasse
CuSn6, verzinnt
Anschlusspins
nein
Magnetische Abschirmung
ja
Reach / RoHS Konformität
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
04.09.08
MPOTUZAK
WKOVACS
08
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
09.07.10
KOLBRICH
DSTASTNY
Freigegeben von:
Freigegeben von:
05.09.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
12.07.10


Similar Part No. - HI05-1A85_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HI05-1A85 MEDER-HI05-1A85 Datasheet
126Kb / 2P
   HI Reed Relay
More results

Similar Description - HI05-1A85_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HI05-1A75_DE MEDER-HI05-1A75_DE Datasheet
144Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI12-1A79_DE MEDER-HI12-1A79_DE Datasheet
134Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI12-1A85_DE MEDER-HI12-1A85_DE Datasheet
146Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI05-1A66_DE MEDER-HI05-1A66_DE Datasheet
143Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI05-1A66 MEDER-HI05-1A66 Datasheet
126Kb / 2P
   HI Reed Relay
HM12-1B83-08_DE MEDER-HM12-1B83-08_DE Datasheet
185Kb / 2P
   (deutsch) Reed Relay
HM12-1B83-150_DE MEDER-HM12-1B83-150_DE Datasheet
169Kb / 2P
   (deutsch) Reed Relay
HI05-1A85 MEDER-HI05-1A85 Datasheet
126Kb / 2P
   HI Reed Relay
HI12-1A85 MEDER-HI12-1A85 Datasheet
127Kb / 2P
   HI Reed Relay
HI05-1A75 MEDER-HI05-1A75 Datasheet
127Kb / 2P
   HI Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com