Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HI12-1A79_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # HI12-1A79_DE
Description  (deutsch) HI Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

HI12-1A79_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  HI12-1A79_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic HI12-1A79_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
HI12-1A79
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3912179000
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
*
"
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
*
von 10 - 2000 Hz
Vibration
1
2
)
Arbeitstemperatur
1
2
)
Lagertemperatur
1
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
*
!
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Styropor Palette, ESD neutral a 100 Stk.
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
31.08.09
KSCHIELENSKI
KOLBRICH
04
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
08.03.10
KOLBRICH
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
19.02.10
Freigegeben am:
Freigegeben am:
08.03.10


Similar Part No. - HI12-1A79_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HI12-1A79 MEDER-HI12-1A79 Datasheet
117Kb / 2P
   HI Reed Relay
More results

Similar Description - HI12-1A79_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HI05-1A75_DE MEDER-HI05-1A75_DE Datasheet
144Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI05-1A85_DE MEDER-HI05-1A85_DE Datasheet
145Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI12-1A85_DE MEDER-HI12-1A85_DE Datasheet
146Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI05-1A66_DE MEDER-HI05-1A66_DE Datasheet
143Kb / 2P
   (deutsch) HI Reed Relay
HI05-1A66 MEDER-HI05-1A66 Datasheet
126Kb / 2P
   HI Reed Relay
HM12-1B83-08_DE MEDER-HM12-1B83-08_DE Datasheet
185Kb / 2P
   (deutsch) Reed Relay
HM12-1B83-150_DE MEDER-HM12-1B83-150_DE Datasheet
169Kb / 2P
   (deutsch) Reed Relay
HI05-1A85 MEDER-HI05-1A85 Datasheet
126Kb / 2P
   HI Reed Relay
HI12-1A85 MEDER-HI12-1A85 Datasheet
127Kb / 2P
   HI Reed Relay
HI05-1A75 MEDER-HI05-1A75 Datasheet
127Kb / 2P
   HI Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com