Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LS03-DK-1A66-PA-500W_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # LS03-DK-1A66-PA-500W_DE
Description  (deutsch) LS Level Sensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS03-DK-1A66-PA-500W_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  LS03-DK-1A66-PA-500W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic LS03-DK-1A66-PA-500W_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Artikel Nr.:
9534196054
Artikel:
LS03/DK-1A66-PA-500W
LS03/DK-PA-BV96054
| Email: salesasia@meder.com
| Email: salesusa@meder.com
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
USA:
Asia:
Europe:
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Transportstrom
DC or Peak AC
Schaltstrom
!"
Sensor deactivated
Sensorwiderstand
Polyamid
Gehäusematerial
schwarz
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
#$
%
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
#$
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
#$
%
Lagertemperatur
IP68
DIN EN 60529
Schutzart
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
&
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
17.07.09
WKOVACS
WKOVACS
03
Rev. No.:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
13.10.09
HWEDELE
DKUECHLER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
21.07.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:
26.10.09


Similar Part No. - LS03-DK-1A66-PA-500W_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
LS03-DK-1A66-PA-500W MEDER-LS03-DK-1A66-PA-500W Datasheet
306Kb / 2P
   LS Level Sensor
logo
Standex Electronics, In...
LS03-DK-1A66-PA-500W STANDEX-LS03-DK-1A66-PA-500W Datasheet
367Kb / 2P
   LS03 Series Liquid Level Sensor
Rev.04
More results

Similar Description - LS03-DK-1A66-PA-500W_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
LS01-1A66-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1A66-PP-1000W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B84-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1B84-PP-1000W_DE Datasheet
105Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B85-PA-500W_DE MEDER-LS01-1B85-PA-500W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-500W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-1000W_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-3000W_DE MEDER-LS02-1A66-PP-3000W_DE Datasheet
144Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A85-PA-500W_DE Datasheet
151Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-1000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-5000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-5000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-500W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-2000W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-2000W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com