Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MK15-E-1_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK15-E-1_DE
Description  (deutsch) MK Reed Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK15-E-1_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK15-E-1_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MK15-E-1
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
9151710015
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bei 20°C
Anzug
KMS-11
Prüfmittel
phys. bedingte Toleranz +/- 0,1mT
Anzug in milliTesla (konf.)
MS-150
Prüfmittel
Kontaktdaten 66/1
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rhodium
Kontakt-Material
!
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
"
DC or Peak AC
Schaltspannung
#
DC or Peak AC
Schaltstrom
$
%&!!!
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
"'(
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung (>20 AT)
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Mineralisch gefülltes Epoxy
Gehäusematerial
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
from 10 - 2000 Hz
Vibration
)(
Arbeitstemperatur
)(
Lagertemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
30.10.08
THAUKE
THAUKE
7
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
10.11.08
JHEYDER
JHEYDER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
04.11.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
10.11.08


Similar Part No. - MK15-E-1_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK15-E-1 MEDER-MK15-E-1 Datasheet
1Mb / 3P
   Reed Sensors for SMD Mounting
MK15-E-1 MEDER-MK15-E-1 Datasheet
429Kb / 3P
   Reed Sensors for SMD Mounting
More results

Similar Description - MK15-E-1_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK07-1A66D-1200W_DE MEDER-MK07-1A66D-1200W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A75B-500W_DE MEDER-MK07-1A75B-500W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK09-1A81A_DE MEDER-MK09-1A81A_DE Datasheet
59Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-1A66B-1000W_DE MEDER-MK11-1A66B-1000W_DE Datasheet
69Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66B-2000W_DE MEDER-MK07-1A66B-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66C-2000W_DE MEDER-MK07-1A66C-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-B12-1A66B-500W_DE MEDER-MK11-B12-1A66B-500W_DE Datasheet
163Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-M5-KIT_DE MEDER-MK11-M5-KIT_DE Datasheet
366Kb / 2P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-500W_DE MEDER-MK03-1C90C-500W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-3000W_DE MEDER-MK03-1C90C-3000W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK04-1A66B-45W_DE MEDER-MK04-1A66B-45W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com