Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MK16-C-0_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK16-C-0_DE
Description  (deutsch) MK Reed Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK16-C-0_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK16-C-0_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MK16-C-0 Bulk
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
9161879003
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"
Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-01
Reedkontakt unbearbeitet
Test-Spule
Kontaktdaten 87
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rhodium
Kontakt-Material
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Transportstrom
!
DC or Peak AC
Schaltstrom
"
!#$
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
%&
'
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
mineralisch gefülltes Epoxy
Gehäusematerial
UL-File-Nr. E156887
Zulassung
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
'
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
von 10 - 2000 Hz
Vibration
(&
'
!
Arbeitstemperatur
(&
'
Lagertemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Žnderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
15.04.09
WKOVACS
01
Version:
Neuanlage von:
letzte Änderung
Neuanlage am:
letzte Änderung vo
DRUDOLF
Freigegeben von:
Freigegeben von:
05.03.10
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - MK16-C-0_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK16-C-0 MEDER-MK16-C-0 Datasheet
111Kb / 1P
   MK Reed Sensors
More results

Similar Description - MK16-C-0_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK07-1A66D-1200W_DE MEDER-MK07-1A66D-1200W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A75B-500W_DE MEDER-MK07-1A75B-500W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK09-1A81A_DE MEDER-MK09-1A81A_DE Datasheet
59Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-1A66B-1000W_DE MEDER-MK11-1A66B-1000W_DE Datasheet
69Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66B-2000W_DE MEDER-MK07-1A66B-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66C-2000W_DE MEDER-MK07-1A66C-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-B12-1A66B-500W_DE MEDER-MK11-B12-1A66B-500W_DE Datasheet
163Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-M5-KIT_DE MEDER-MK11-M5-KIT_DE Datasheet
366Kb / 2P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-500W_DE MEDER-MK03-1C90C-500W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-3000W_DE MEDER-MK03-1C90C-3000W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK04-1A66B-45W_DE MEDER-MK04-1A66B-45W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com