Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MRE24-2A71_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MRE24-2A71_DE
Description  (deutsch) MRE Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MRE24-2A71_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MRE24-2A71_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic MRE24-2A71_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MRE24-2A71
MRE24-2A66
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8224271000
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Thermischer Widerstand
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 66
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A
Kontakt-Form
Iridium
Kontakt-Material
!"#$%$&"'
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung (>20 AT)
(
DC or Peak AC
Schaltstrom
(
DC or Peak AC
Transportstrom
)*'''%$%
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
+
RH <45 %, 100 VDC Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung (>20 AT)
,
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
,
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
#-
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
+
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
.(
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
Polycarbonat
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
Cu-Legierung verzinnt
Anschlusspins
2
Kontaktanzahl
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
%
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
%
von 10 - 2000 Hz
Vibration
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
13.01.09
MPOTUZAK
02
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
DSTASTNY
Freigegeben von:
Freigegeben von:
13.01.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - MRE24-2A71_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MRE24-2A71 MEDER-MRE24-2A71 Datasheet
83Kb / 2P
   MRE Reed Relay
More results

Similar Description - MRE24-2A71_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MRE12-1A74_DE MEDER-MRE12-1A74_DE Datasheet
162Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE24-1A31-1_DE MEDER-MRE24-1A31-1_DE Datasheet
169Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE12-2A66_DE MEDER-MRE12-2A66_DE Datasheet
194Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE24-4C90_DE MEDER-MRE24-4C90_DE Datasheet
186Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE05-4A74_DE MEDER-MRE05-4A74_DE Datasheet
188Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE24-2C90_DE MEDER-MRE24-2C90_DE Datasheet
99Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE24-4A66_DE MEDER-MRE24-4A66_DE Datasheet
183Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE05-2A66_DE MEDER-MRE05-2A66_DE Datasheet
201Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE12-1C90_DE MEDER-MRE12-1C90_DE Datasheet
100Kb / 1P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE24-4A74_DE MEDER-MRE24-4A74_DE Datasheet
210Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
MRE05-1A79-HI_DE MEDER-MRE05-1A79-HI_DE Datasheet
188Kb / 2P
   (deutsch) MRE Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com