Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MRX12-1C90_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MRX12-1C90_DE
Description  (deutsch) MRX Reed Relay
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MRX12-1C90_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MRX12-1C90_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MRX12-1C90
Artikel:
| Email: salesasia@meder.co
8712190200
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Induktivität
Spulenspannung
Nennleistung
=
Arbeitstemperatur + Eigenerwärmung
Wärmewiderstand
Anzugsspannung
Abfallspannung
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!"#!##$!#%&'%###(#)'%!
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
*
+
DC or Peak AC
Schaltstrom
*
+
DC or Peak AC
Transportstrom
",-"(#(
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
.
RH <45 %, 200 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
Durchbruchspannung
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
/
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
.
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
0*
+
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
(
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
(
from 10 - 2000 Hz
Vibration
1
'
Arbeitstemperatur
1
'
Lagertemperatur
1
2
Wellenlöten max. 5 sec.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Kunststoff / Polyamid
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
Cu-Legierung verzinnt
Anschlusspins
Reed-Relais zur Trennung eigensicherer und nicht
Bemerkungen
eigensicherer Stromkreise mit einer Ex-Zulassung
Bemerkungen 1.
nach PTB 01 ATEX 2050 U.
Bemerkungen 2.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
23.08.07
WKOVACS
ALICHTENSTEIN
05
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
03.07.08
KOLBRICH
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
05.09.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
09.07.08


Similar Part No. - MRX12-1C90_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MRX12-1C90 MEDER-MRX12-1C90 Datasheet
74Kb / 1P
   MRX Reed Relay
More results

Similar Description - MRX12-1C90_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MRX06-4A71_DE MEDER-MRX06-4A71_DE Datasheet
176Kb / 2P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-2A71_DE MEDER-MRX24-2A71_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-4A71_DE MEDER-MRX24-4A71_DE Datasheet
95Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX05-2A71_DE MEDER-MRX05-2A71_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-1C90_DE MEDER-MRX24-1C90_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-2A79_DE MEDER-MRX24-2A79_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX05-1C90_DE MEDER-MRX05-1C90_DE Datasheet
102Kb / 2P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-2A79_DE MEDER-MRX12-2A79_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-2C90-3_DE MEDER-MRX12-2C90-3_DE Datasheet
111Kb / 2P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-1A71_DE MEDER-MRX12-1A71_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com