Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MRX24-1A79_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MRX24-1A79_DE
Description  (deutsch) MRX Reed Relay
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MRX24-1A79_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MRX24-1A79_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MRX24-1A79
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8724179200
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Induktivität
Spulenspannung
Nennleistung
=
Arbeitstemperatur + Eigenerwärmung
Wärmewiderstand
Anzugsspannung
!"
Abfallspannung
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
#$%#%%&#%'()'%% %* %+)'#
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
,
"
DC or Peak AC
Schaltstrom
,
DC or Peak AC
Transportstrom
$-.$* %*
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
/
RH <45 %, 200 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
Durchbruchspannung
"
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
"
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
0
"
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
/
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
1,
"
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
*
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
*
from 10 - 2000 Hz
Vibration
2
)
Arbeitstemperatur
2
)
Lagertemperatur
2
Wellenlöten max. 5 sec
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Kunststoff / Polyamid
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
Cu-Legierung verzinnt
Anschlusspins
Reed Relais zum Trennen eigensicherer und nicht
Bemerkungen
eigensicherer Stromkreise mit einer Ex-Zulassung
Bemerkungen
nach PTB 01 ATEX 2050 U.
Bemerkungen
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
17.01.08
WKOVACS
ALICHTENSTEIN
02
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
10.09.08
KOLBRICH
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
28.01.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
10.09.08


Similar Part No. - MRX24-1A79_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MRX24-1A71 MEDER-MRX24-1A71 Datasheet
76Kb / 1P
   MRX Reed Relay
MRX24-1A71_DE MEDER-MRX24-1A71_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
More results

Similar Description - MRX24-1A79_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MRX06-4A71_DE MEDER-MRX06-4A71_DE Datasheet
176Kb / 2P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-2A71_DE MEDER-MRX24-2A71_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-4A71_DE MEDER-MRX24-4A71_DE Datasheet
95Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX05-2A71_DE MEDER-MRX05-2A71_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-1C90_DE MEDER-MRX24-1C90_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX24-2A79_DE MEDER-MRX24-2A79_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX05-1C90_DE MEDER-MRX05-1C90_DE Datasheet
102Kb / 2P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-1C90_DE MEDER-MRX12-1C90_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-2A79_DE MEDER-MRX12-2A79_DE Datasheet
94Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-2C90-3_DE MEDER-MRX12-2C90-3_DE Datasheet
111Kb / 2P
   (deutsch) MRX Reed Relay
MRX12-1A71_DE MEDER-MRX12-1A71_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) MRX Reed Relay
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com